công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3273030 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3273030 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3273030
tải về  3273030 tải về
kích thước tập tin   851.01 Kbytes
Page   36 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 GN

3273030 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3273030 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3273030
tải về  3273030 Click to download

kích thước tập tin   851.01 Kbytes
Page   36 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 GN

3273030 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3273030 Thông tin chi tiết sản phẩm

Distribution block, the blocks can be bridged with one another via the conductor shaft, for corresponding plug-in bridges, see accessories, Block with vertical alignment, nom. voltage: 690V, nominal current: 24 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 4mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green

Your advantages
• Flexible use, thanks to DIN rail mounting, direct mounting or adhesive mounting
• Time savings of up to 80%, thanks to ready-to-mount blocks without manual bridging
• Time-saving conductor connection, thanks to tool-free Push-in direct connection technology
• Clear wiring, thanks to eleven different color variants
• Space savings of up to 50% on the DIN rail, thanks to transverse mounting




Số phần tương tự - 3273030

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273032 PHOENIX-3273032 Datasheet
850Kb / 36P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 BN
Jun 15, 2022
3273034 PHOENIX-3273034 Datasheet
850Kb / 36P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 WH
Jun 22, 2022
3273036 PHOENIX-3273036 Datasheet
850Kb / 36P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 BK
Jun 15, 2022
3273038 PHOENIX-3273038 Datasheet
853Kb / 35P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 VT
Jul 21, 2022
3273039 PHOENIX-3273039 Datasheet
843Kb / 34P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 PK
Sep 8, 2022
More results


Mô tả tương tự - 3273030

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273024 PHOENIX-3273024 Datasheet
851Kb / 36P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 BU
Jun 2, 2022
3273026 PHOENIX-3273026 Datasheet
849Kb / 36P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 RD
Jun 2, 2022
3273096 PHOENIX-3273096 Datasheet
874Kb / 38P
Distribution block - PTFIX 6/12X2,5-NS35 GN
Jun 3, 2022
3273294 PHOENIX-3273294 Datasheet
707Kb / 31P
Distribution block - PTFIX 12X2,5 GN
Jun 15, 2022
3273032 PHOENIX-3273032 Datasheet
850Kb / 36P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 BN
Jun 15, 2022
3273034 PHOENIX-3273034 Datasheet
850Kb / 36P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 WH
Jun 22, 2022
3273040 PHOENIX-3273040 Datasheet
851Kb / 36P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 OG
Jul 6, 2022
3273028 PHOENIX-3273028 Datasheet
855Kb / 35P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 YE
Jul 21, 2022
3273038 PHOENIX-3273038 Datasheet
853Kb / 35P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 VT
Jul 21, 2022
3273042 PHOENIX-3273042 Datasheet
862Kb / 35P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35-FE
Jul 21, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com