công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JLLS0020TXLS bảng dữ liệu (PDF) - Littelfuse

JLLS0020TXLS Datasheet PDF - Littelfuse
tên linh kiện JLLS0020TXLS
tải về  JLLS0020TXLS tải về
kích thước tập tin   787.34 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện CLASS T ??JLLN / JLLS SERIES

JLLS0020TXLS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
JLLS0020TXLS Datasheet PDF - Littelfuse

tên linh kiện JLLS0020TXLS
tải về  JLLS0020TXLS Click to download

kích thước tập tin   787.34 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện CLASS T ??JLLN / JLLS SERIES

JLLS0020TXLS bảng dữ liệu (HTML) - Littelfuse


JLLS0020TXLS Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
JLLN / JLLS series fuses are less than 1/3 the size of
comparable Class R fuses and are typically used for short
circuit protection of drives and surge sensitive components.
When rated in accordance with the NEC*, JLLN / JLLS
fuses provide fast-acting overload and short circuit
protection for non-inductive circuits and equipment.

Features/Benefits
Extremely current-limiting
Compact design
200 kA interrupting rating
JLLN 35–60 amperes available with PCB mounts

Applications
Variable speed drive protection
Power conversion devices (inverters, rectifiers, UPS)
Power supplies and power distribution units
Compact mains switches

Specifications
JLLN
Voltage Ratings Ac: 300 V
Dc: 160 V (1–60 A)
125 V (70–1200 A)
Ampere Range 1–1200 A
Interrupting Ratings Ac: 200 kA rms symmetrical
Dc: 50 kA (1–30 A)
20 kA (35–1200 A)
Approvals Ac: UL Standard 248-15, Class T
UL Listed (File: E81895): 1–1200 A
CSA Certified (File: LR29862): 1–600 A
Dc: UL Listed (File: E81895): 1–1200 A
Material 1–30 A: melamine body, bronze caps
35–1200 A: melamine body, copper caps
Environmental RoHS Compliant
Country of Origin Mexico
JLLS
Voltage Ratings Ac: 600 V
Dc: 300 V
Ampere Range 1–1200 A
Interrupting Ratings Ac: 200 kA rms symmetrical
Dc: 20 kA
Approvals Ac: UL Standard 248-15, Class T
UL Listed (File: E81895): 1–1200 A
CSA Certified (File: LR29862): 1– 600 A
Dc: Littelfuse self-certified
Material 1–30 A: melamine body, copper caps
35–60 A: melamine body, bronze caps
70–1200 A: melamine body, copper caps
Environmental RoHS Compliant
Country of Origin Mexico




Số phần tương tự - JLLS0020TXLS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
JLLS002 LITTELFUSE-JLLS002 Datasheet
361Kb / 6P
600 V ac • Fast-Acting • 1–1200 A
07/14/2022
JLLS002.T LITTELFUSE-JLLS002.T Datasheet
361Kb / 6P
600 V ac • Fast-Acting • 1–1200 A
07/14/2022
JLLS002.TXP LITTELFUSE-JLLS002.TXP Datasheet
361Kb / 6P
600 V ac • Fast-Acting • 1–1200 A
07/14/2022
JLLS002P LITTELFUSE-JLLS002P Datasheet
361Kb / 6P
600 V ac • Fast-Acting • 1–1200 A
07/14/2022
More results


Mô tả tương tự - JLLS0020TXLS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripath Technology Inc.
TK2050 TRIPATH-TK2050 Datasheet
400Kb / 19P
STEREO 50W (8OHM) CLASS-T DIGITAL AUDIO AMPLIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
RB-TK2019 ETC-RB-TK2019 Datasheet
408Kb / 11P
2 X 20W CLASS-T DIGITAL AUDIO AMPLIFIER REFERENCE BOARD
logo
Tripath Technology Inc.
TK2019 TRIPATH-TK2019 Datasheet
414Kb / 21P
STEREO 20W (4OHM) CLASS-T DIGITAL AUDIO AMPLIFIER
logo
Littelfuse
LT30030-2 LITTELFUSE-LT30030-2 Datasheet
526Kb / 4P
Class T Fuse Blocks - 300 and 600 Volt
JLLN LITTELFUSE-JLLN Datasheet
542Kb / 3P
CLASS T JLLN/ JLLS SERIES FUSES
JLLS LITTELFUSE-JLLS Datasheet
542Kb / 3P
CLASS T JLLN/ JLLS SERIES FUSES
logo
Cooper Bussmann, Inc.
T30030-2SR COOPER-T30030-2SR Datasheet
503Kb / 4P
Class T 300V open fuse blocks
logo
Eaton All Rights Reserv...
T300 EATON-T300 Datasheet
805Kb / 4P
Class T 300V open fuse blocks
T600 EATON-T600 Datasheet
895Kb / 4P
Class T 600V open fuse blocks
logo
Littelfuse
LFT300301 LITTELFUSE-LFT300301 Datasheet
2Mb / 6P
LF SERIES CLASS T FUSE BLOCKS
Rev: 020122
More results




Giới thiệu về Littelfuse


Littelfuse là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm bảo vệ và bảo vệ mạch.
Công ty được thành lập vào năm 1927 và có trụ sở tại Chicago, Illinois.
Littelfuse cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm cầu chì, thiết bị bảo vệ và điều khiển và các sản phẩm polymer.
Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.
Littelfuse được biết đến với chuyên môn về công nghệ bảo vệ và kiểm soát mạch và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Công ty có các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.
Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, Littelfuse cũng cung cấp các giải pháp cho thị trường Trung tâm Dữ liệu và Năng lượng Tái tạo.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com