công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2866747 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

2866747 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 2866747
tải về  2866747 tải về
kích thước tập tin   352.77 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Power supply unit

2866747 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2866747 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2866747
tải về  2866747 Click to download

kích thước tập tin   352.77 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Power supply unit

2866747 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


2866747 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
QUINT POWER power supply units – Superior system availability
with SFB technology
Compact power supply units of the new QUINT POWER
generation maximize the availability of your system. With
the SFB technology (Selective Fuse Breaking Technology),
six times the nominal current for 12 ms, even the standard
power circuit-breakers can now also be triggered reliably
and quickly. Faulty current paths are switched off selectively,
the fault is located and important system parts continue
to operate. Comprehensive diagnostics are provided
through constant monitoring of output voltage and current.
This preventive function monitoring visualizes critical operating
modes and reports them to the control unit before an
error can occur.

Features
Superior system availability
– Using SFB technology (6 times the nominal current for
12 ms), circuit breakers are tripped quickly and important
system parts remain in operation
– Through the preventive monitoring of output voltage
and current and the transmission of critical operating
states to the controller
– Through reliable starting of difficult loads with POWER
BOOST power reserve
– Long mains buffering > 20 ms
– High MTBF > 820,000 h (40°C)
Worldwide use
– Input voltage from 85 V AC ... 264 V AC
– Input voltage from 90 V DC ... 350 V DC
Flexible use
– Adjustable output voltage
– Can be used in Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
(Hazardous Location) ANSI-ISA 12.12




Số phần tương tự - 2866747

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2866747 PHOENIX-2866747 Datasheet
132Kb / 11P
Power supply unit - QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
09/12/2020
More results


Mô tả tương tự - 2866747

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allen-Bradley
MSR5T ALLEN-BRADLEY-MSR5T_1 Datasheet
45Kb / 2P
Power Supply Unit
logo
STMicroelectronics
L6491 STMICROELECTRONICS-L6491 Datasheet
844Kb / 24P
Power supply unit
11-Mar-2015
logo
Festo Corporation.
2247681 FESTO-2247681 Datasheet
73Kb / 1P
Power supply unit
2247682 FESTO-2247682 Datasheet
75Kb / 1P
Power supply unit
2247684 FESTO-2247684 Datasheet
92Kb / 1P
Power supply unit
2247685 FESTO-2247685 Datasheet
96Kb / 1P
Power supply unit
8149581 FESTO-8149581 Datasheet
78Kb / 1P
Power supply unit
8149585 FESTO-8149585 Datasheet
88Kb / 1P
Power supply unit
logo
PHOENIX CONTACT
108830 PHOENIX-108830 Datasheet
356Kb / 29P
Power supply unit
2019-04-09
103133 PHOENIX-103133 Datasheet
511Kb / 20P
Power supply unit
2016-09-15
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com