công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KLPC bảng dữ liệu (PDF) - Littelfuse

KLPC Datasheet PDF - Littelfuse
tên linh kiện KLPC_V01
tải về  KLPC tải về
kích thước tập tin   499.78 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện CLASS L ??KLPC SERIES FUSES

KLPC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
KLPC Datasheet PDF - Littelfuse

tên linh kiện KLPC_V01
tải về  KLPC Click to download

kích thước tập tin   499.78 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện CLASS L ??KLPC SERIES FUSES

KLPC bảng dữ liệu (HTML) - Littelfuse


KLPC Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
KLPC series POWR-PRO® fuses meet or exceed the most
stringent project specifications, including silver links, silver-plated
copper end bells, glass-reinforced melamine bodies, O-ring seals
between body and end bells, and granular quartz fillers.

Applications
• Switchboard mains and feeders
• Motor control center mains
• Large motor branch circuits
• Protection of power circuit breakers

Features/Benefits
• POWR-PRO® Performance
• Best-in-class time-delay withstand
• Current-Limiting
• Easily coordinated with other system components
• 300 kA AC Interrupting Rating (self-certified)

Specifications
Voltage Ratings Ac: 600 V
Dc: 480 V
Interrupting Ratings Ac: 200 kA rms symmetrical
300 kA rms symmetrical
(Littelfuse self-certified)
Dc: 20,000 A
Ampere Range 200 – 6000 A
Approvals Ac: Standard 248-10, Class L
UL Listed 601–6000 A
(File: E81895)
UL Recognized 200–600 A
(File: E71611)
CSA Certified 601A-6,000A.
(File: LR29862)
Federal Specifications 700–6000 A
(QPL-W-F-1814)
Dc: Littelfuse self-certified




Số phần tương tự - KLPC_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
KLPC800 LITTELFUSE-KLPC800 Datasheet
460Kb / 2P
600 VAC
KLPC800.X LITTELFUSE-KLPC800.X Datasheet
460Kb / 2P
600 VAC
KLPC LITTELFUSE-KLPC_12 Datasheet
460Kb / 2P
600 VAC
More results


Mô tả tương tự - KLPC_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
KLPC LITTELFUSE-KLPC Datasheet
90Kb / 3P
KLPC Series POWR-PRO Class L Fuses
JLS LITTELFUSE-JLS Datasheet
415Kb / 2P
CLASS J JLS SERIES FUSES
LDC LITTELFUSE-LDC Datasheet
476Kb / 2P
CLASS L-LDC SERIES FUSES
logo
Cooper Bussmann, Inc.
KTU-601 COOPER-KTU-601 Datasheet
664Kb / 4P
Limitron??KTU Class L 600Vac, 601-6000A, fast-acting fuses
KLU-601 COOPER-KLU-601 Datasheet
643Kb / 4P
Limitron??KLU Class L 600Vac, 601-4000A, time-delay fuses
logo
Littelfuse
LDC LITTELFUSE-LDC_16 Datasheet
290Kb / 13P
CLASS L ??LDC SERIES FUSES
logo
Eaton All Rights Reserv...
KLU EATON-KLU Datasheet
643Kb / 4P
Limitron??KLU Class L 600Vac, 601-4000A, time-delay fuses
KTU EATON-KTU Datasheet
664Kb / 4P
Limitron??KTU Class L 600Vac, 601-6000A, fast-acting fuses
logo
Littelfuse
FLNR LITTELFUSE-FLNR_V01 Datasheet
249Kb / 4P
Class RK5 Fuses FLNR Series
Rev: 090721
KLKR LITTELFUSE-KLKR_V01 Datasheet
208Kb / 2P
CLASS CC KLKR SERIES FUSES
Rev: 062218
More results




Giới thiệu về Littelfuse


Littelfuse là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm bảo vệ và bảo vệ mạch.
Công ty được thành lập vào năm 1927 và có trụ sở tại Chicago, Illinois.
Littelfuse cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm cầu chì, thiết bị bảo vệ và điều khiển và các sản phẩm polymer.
Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.
Littelfuse được biết đến với chuyên môn về công nghệ bảo vệ và kiểm soát mạch và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Công ty có các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.
Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, Littelfuse cũng cung cấp các giải pháp cho thị trường Trung tâm Dữ liệu và Năng lượng Tái tạo.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com