công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V40DM100C bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

V40DM100C Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện V40DM100C_V01
tải về  V40DM100C tải về
kích thước tập tin   111.36 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual High-Voltage TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5.0 A

V40DM100C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
V40DM100C Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện V40DM100C_V01
tải về  V40DM100C Click to download

kích thước tập tin   111.36 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual High-Voltage TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5.0 A

V40DM100C bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


V40DM100C Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Trench MOS Schottky technology
• Very low profile - typical height of 1.7 mm
• Ideal for automated placement
• Low forward voltage drop, low power losses
• High efficiency operation
• Meets MSL level 1, per J-STD-020,
LF maximum peak of 260 °C
• AEC-Q101 qualified available:
- Automotive ordering code: base P/NHM3
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in high frequency DC/DC converters, switching
power supplies, freewheeling diodes, OR-ing diode, and
reverse battery protection in commercial, industrial, and
automotive application.

MECHANICAL DATA
Case: SMPD (TO-263AC)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-M3 - halogen-free, RoHS-compliant
Base P/NHM3 - halogen-free, RoHS-compliant, and
AEC-Q101 qualified
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
M3 and HM3 suffix meet JESD 201 class 2 whisker test
Polarity: as marked




Số phần tương tự - V40DM100C_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
V40DM100C-M3/I VISHAY-V40DM100C-M3/I Datasheet
110Kb / 5P
Dual High-Voltage TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5.0 A
18-Mar-2019
V40DM100CHM3/I VISHAY-V40DM100CHM3/I Datasheet
110Kb / 5P
Dual High-Voltage TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5.0 A
18-Mar-2019
More results


Mô tả tương tự - V40DM100C_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
V30120S VISHAY-V30120S_08 Datasheet
165Kb / 5P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A
19-May-08
V40120C VISHAY-V40120C_08 Datasheet
167Kb / 5P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A
19-May-08
VB30120S-M3 VISHAY-VB30120S-M3 Datasheet
90Kb / 4P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A
14-May-13
VT30L60C-E3 VISHAY-VT30L60C-E3 Datasheet
134Kb / 5P
Dual Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.32 V at IF = 5.0 A
15-Dec-16
VT4060C-E3 VISHAY-VT4060C-E3 Datasheet
134Kb / 5P
Dual Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.32 V at IF = 5.0 A
15-Dec-16
V60DM120C-M3 VISHAY-V60DM120C-M3 Datasheet
102Kb / 5P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A
22-Apr-15
V60M120C-M3 VISHAY-V60M120C-M3 Datasheet
129Kb / 4P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A
10-May-16
VB20150C-M3 VISHAY-VB20150C-M3 Datasheet
89Kb / 4P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.59 V at IF = 5.0 A
30-Aug-13
VB30150C-M3 VISHAY-VB30150C-M3 Datasheet
87Kb / 4P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.56 V at IF = 5.0 A
22-May-13
VBT4060C-M3 VISHAY-VBT4060C-M3 Datasheet
88Kb / 4P
Dual Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.32 V at IF = 5.0 A
03-Jan-17
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com