công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V20PWM60C bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

V20PWM60C Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện V20PWM60C_V01
tải về  V20PWM60C tải về
kích thước tập tin   141.09 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Current Density Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier Ultra Low VF = 0.42 V at IF = 5 A

V20PWM60C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
V20PWM60C Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện V20PWM60C_V01
tải về  V20PWM60C Click to download

kích thước tập tin   141.09 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Current Density Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier Ultra Low VF = 0.42 V at IF = 5 A

V20PWM60C bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


V20PWM60C Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Very low profile - typical height of 1.3 mm
• Trench MOS Schottky technology
• Ideal for automated placement
• Low forward voltage drop, low power losses
• High efficiency operation
• Meets MSL level 1, per J-STD-020,
LF maximum peak of 260 °C
• AEC-Q101 qualified available
- Automotive ordering code: base P/NHM3
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in low voltage high frequency DC/DC converters,
freewheeling diodes, and polarity protection applications.

MECHANICAL DATA
Case: SlimDPAK (TO-252AE)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-M3 - halogen-free, RoHS-compliant
Base P/NHM3 - halogen-free, RoHS-compliant, and
AEC-Q101 qualified
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
M3 and HM3 suffix meets JESD 201 class 2 whisker test




Số phần tương tự - V20PWM60C_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
V20PWM60C VISHAY-V20PWM60C Datasheet
119Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.42 V at IF = 5 A
01-Jun-17
V20PWM60C VISHAY-V20PWM60C Datasheet
91Kb / 5P
Dual Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.40 V at IF = 5 A
05-Dec-13
More results


Mô tả tương tự - V20PWM60C_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
V10P6-M3 VISHAY-V10P6-M3 Datasheet
95Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.35 V at IF = 5 A
04-May-15
V20PWM60C VISHAY-V20PWM60C Datasheet
119Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.42 V at IF = 5 A
01-Jun-17
V35PW12 VISHAY-V35PW12 Datasheet
122Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.40 V at IF = 5 A
01-Jun-17
V35PW15 VISHAY-V35PW15 Datasheet
122Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.50 V at IF = 5 A
01-Jun-17
V35PWM10 VISHAY-V35PWM10 Datasheet
123Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.41 V at IF = 5 A
01-Jun-17
V35PWM15 VISHAY-V35PWM15 Datasheet
121Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.50 V at IF = 5 A
01-Jun-17
V35PWM45 VISHAY-V35PWM45 Datasheet
121Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.33 V at IF = 5 A
01-Jun-17
V40PW12C VISHAY-V40PW12C Datasheet
121Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.49 V at IF = 5 A
01-Jun-17
V40PWM10C VISHAY-V40PWM10C Datasheet
121Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.46 V at IF = 5 A
01-Jun-17
V40PWM12C VISHAY-V40PWM12C Datasheet
121Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.50 V at IF = 5 A
01-Jun-17
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com