công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UH6PD bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

UH6PD Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện UH6PD_V01
tải về  UH6PD tải về
kích thước tập tin   93.45 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Current Density Surface Mount Ultrafast Rectifier

UH6PD Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
UH6PD Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện UH6PD_V01
tải về  UH6PD Click to download

kích thước tập tin   93.45 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Current Density Surface Mount Ultrafast Rectifier

UH6PD bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


UH6PD Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Very low profile - typical height of 1.1 mm
• Ideal for automated placement
• Oxide planar chip junction
• Ultrafast recovery times for high frequency
• Low forward voltage drop
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum
peak of 260 °C
• AEC-Q101 qualified
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC and in
accordance to WEEE 2002/96/EC
• Halogen-free according to IEC 61249-2-21 definition

MECHANICAL DATA
Case: TO-277A (SMPC)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-M3 - halogen-free, RoHS compliant, and
commercial grade
Base P/NHM3 - halogen-free, RoHS compliant, and
automotive grade
Terminals: Matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
M3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test, HM3 suffix
meets JESD 201 class 2 whisker test




Số phần tương tự - UH6PD_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
UH6PD-M3-86A VISHAY-UH6PD-M3-86A Datasheet
93Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Ultrafast Rectifier
19-Apr-11
UH6PD-M3-87A VISHAY-UH6PD-M3-87A Datasheet
93Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Ultrafast Rectifier
19-Apr-11
UH6PDHM3-86A VISHAY-UH6PDHM3-86A Datasheet
93Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Ultrafast Rectifier
19-Apr-11
UH6PDHM3-87A VISHAY-UH6PDHM3-87A Datasheet
93Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Ultrafast Rectifier
19-Apr-11
More results


Mô tả tương tự - UH6PD_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
ES1PA VISHAY-ES1PA Datasheet
153Kb / 2P
High Current Density Surface Mount Ultrafast Rectifiers
23-Sep-04
ESH1PA VISHAY-ESH1PA Datasheet
161Kb / 2P
High Current Density Surface Mount Ultrafast Rectifiers
23-Sep-04
UH6PJ VISHAY-UH6PJ Datasheet
109Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Ultrafast High Voltage Rectifier
29-Jul-08
ESH1PB VISHAY-ESH1PB_11 Datasheet
86Kb / 4P
High Current Density Surface Mount Ultrafast Rectifiers
19-Apr-11
UH6PD VISHAY-UH6PD Datasheet
93Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Ultrafast Rectifier
19-Apr-11
UH6PJ VISHAY-UH6PJ_11 Datasheet
89Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Ultrafast High Voltage Rectifier
19-Apr-11
ES1PD-M3 VISHAY-ES1PD-M3 Datasheet
84Kb / 4P
High Current Density Surface Mount Ultrafast Rectifiers
30-Oct-13
logo
Bruckewell Technology L...
UFP560 BWTECH-UFP560 Datasheet
215Kb / 3P
High Current Density Surface Mount Ultrafast High Voltage Rectifier
logo
Vishay Siliconix
ESH1PB VISHAY-ESH1PB_V01 Datasheet
105Kb / 5P
High Current Density Surface-Mount Ultrafast Rectifiers
08-Mar-2022
UH6PJ VISHAY-UH6PJ_V01 Datasheet
89Kb / 5P
High Current Density Surface Mount Ultrafast High Voltage Rectifier
19-Apr-11
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com