công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VHC08 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

74VHC08 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện 74VHC08
tải về  74VHC08 tải về
kích thước tập tin   270.94 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Quad 2-Input AND Gate

74VHC08 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74VHC08 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện 74VHC08
tải về  74VHC08 Click to download

kích thước tập tin   270.94 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Quad 2-Input AND Gate

74VHC08 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


74VHC08 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The VHC08 is an advanced high speed CMOS 2 Input AND Gate
fabricated with silicon gate CMOS technology. It achieves the
high−speed operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL
while maintaining the CMOS low power dissipation.
The internal circuit is composed of 4 stages including buffer output,
which provide high noise immunity and stable output. An input
protection circuit insures that 0 V to 7 V can be applied to the input
pins without regard to the supply voltage. This device can be used to
interface 5 V to 3 V systems and two supply systems such as battery
backup. This circuit prevents device destruction due to mismatched
supply and input voltages.

Features
• High Speed: tPD = 4.3 ns (Typ.) at TA= 25°C
• High Noise Immunity: VNIH = VNIL = 28% VCC (Min.)
• Power Down Protection is Provided on All Inputs
• Low Power Dissipation: ICC = 2 A (Max.) @ TA= 25°C
• Low Noise: VOLP = 0.8 V (Max.)
• Pin and Function Compatible with 74HC08




Số phần tương tự - 74VHC08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74VHC08 STMICROELECTRONICS-74VHC08 Datasheet
53Kb / 7P
QUAD 2-INPUT AND GATE
Jun-1999
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC08 FAIRCHILD-74VHC08 Datasheet
75Kb / 7P
Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
74VHC08 STMICROELECTRONICS-74VHC08 Datasheet
148Kb / 8P
QUAD 2-INPUT AND GATE
Jun-2001
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC08 FAIRCHILD-74VHC08 Datasheet
199Kb / 9P
Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
74VHC08 STMICROELECTRONICS-74VHC08 Datasheet
226Kb / 11P
QUAD 2-INPUT AND GATE
12-Nov-2004
More results


Mô tả tương tự - 74VHC08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
SN54LS09 MOTOROLA-SN54LS09 Datasheet
44Kb / 2P
QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
National Semiconductor ...
54F08DM NSC-54F08DM Datasheet
108Kb / 8P
Quad 2-Input AND Gate
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT08A ONSEMI-MC74VHCT08A Datasheet
143Kb / 8P
Quad 2-Input AND Gate
1999 REV 0
logo
STMicroelectronics
M54HCT08 STMICROELECTRONICS-M54HCT08 Datasheet
231Kb / 9P
QUAD 2-INPUT AND GATE
Feb-1993
M74HC08 STMICROELECTRONICS-M74HC08 Datasheet
171Kb / 8P
QUAD 2-INPUT AND GATE
Jul-2001
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC08F TOSHIBA-TC74VHC08F Datasheet
204Kb / 5P
QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
Rohm
BU4081B ROHM-BU4081B Datasheet
50Kb / 4P
Quad 2-input AND gate
logo
Fairchild Semiconductor
74F08 FAIRCHILD-74F08_00 Datasheet
64Kb / 5P
Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
74VHCT08A STMICROELECTRONICS-74VHCT08A_04 Datasheet
217Kb / 11P
QUAD 2-INPUT AND GATE
16-Dec-2004
logo
IK Semicon Co., Ltd
IN74VHCT08 IKSEMICON-IN74VHCT08 Datasheet
254Kb / 6P
Quad 2-Input AND Gate
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com