công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3273088 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3273088 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3273088
tải về  3273088 tải về
kích thước tập tin   905.51 Kbytes
Page   39 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY

3273088 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3273088 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3273088
tải về  3273088 Click to download

kích thước tập tin   905.51 Kbytes
Page   39 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY

3273088 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3273088 Thông tin chi tiết sản phẩm

Distribution block, the blocks can be bridged with one another via the conductor shaft, for corresponding plug-in bridges, see accessories, Block with vertical alignment and integrated supply, nom. voltage: 690 V, nominal current: 24 A, connection method: Push-in connection, Load contact, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, Push-in connection, Line contact, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color:gray

Your advantages
• Flexible use, thanks to DIN rail mounting, direct mounting or adhesive mounting
• Clear wiring, thanks to eleven different color variants
• Time-saving conductor connection, thanks to tool-free Push-in direct connection technology
• Time savings of up to 80%, thanks to ready-to-mount blocks without manual bridging
• Space savings of up to 50% on the DIN rail, thanks to transverse mounting




Số phần tương tự - 3273088

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273080 PHOENIX-3273080 Datasheet
927Kb / 39P
Distribution block - PTFIX 6/6X2,5-NS35 BK
Jun 2, 2022
3273082 PHOENIX-3273082 Datasheet
928Kb / 39P
Distribution block - PTFIX 6/6X2,5-NS35 VT
Jul 6, 2022
3273083 PHOENIX-3273083 Datasheet
924Kb / 38P
Distribution block - PTFIX 6/6X2,5-NS35 PK
Sep 8, 2022
3273084 PHOENIX-3273084 Datasheet
929Kb / 39P
Distribution block - PTFIX 6/6X2,5-NS35 OG
Jun 22, 2022
3273086 PHOENIX-3273086 Datasheet
939Kb / 38P
Distribution block - PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE
Jul 21, 2022
More results


Mô tả tương tự - 3273088

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273352 PHOENIX-3273352 Datasheet
710Kb / 32P
Distribution block - PTFIX 6/12X2,5 GY
Jun 2, 2022
3273090 PHOENIX-3273090 Datasheet
906Kb / 39P
Distribution block - PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU
Jun 2, 2022
3273092 PHOENIX-3273092 Datasheet
903Kb / 38P
Distribution block - PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD
Jun 2, 2022
3273096 PHOENIX-3273096 Datasheet
874Kb / 38P
Distribution block - PTFIX 6/12X2,5-NS35 GN
Jun 3, 2022
3273100 PHOENIX-3273100 Datasheet
905Kb / 39P
Distribution block - PTFIX 6/12X2,5-NS35 WH
Jun 3, 2022
3273106 PHOENIX-3273106 Datasheet
907Kb / 39P
Distribution block - PTFIX 6/12X2,5-NS35 OG
Jun 24, 2022
3273022 PHOENIX-3273022 Datasheet
850Kb / 36P
Distribution block - PTFIX 12X2,5-NS35 GY
Jun 13, 2022
3273098 PHOENIX-3273098 Datasheet
906Kb / 39P
Distribution block - PTFIX 6/12X2,5-NS35 BN
Jun 16, 2022
3273104 PHOENIX-3273104 Datasheet
906Kb / 39P
Distribution block - PTFIX 6/12X2,5-NS35 VT
Jun 22, 2022
3273108 PHOENIX-3273108 Datasheet
921Kb / 38P
Distribution block - PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE
Jul 21, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com