công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2EDN8533F bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG

2EDN8533F Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
tên linh kiện 2EDN8533F
tải về  2EDN8533F tải về
kích thước tập tin   1413.58 Kbytes
Page   36 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual-channel low-side 5 A gate driver ICs with low output resistance and excellent timing accuracy

2EDN8533F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2EDN8533F Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

tên linh kiện 2EDN8533F
tải về  2EDN8533F Click to download

kích thước tập tin   1413.58 Kbytes
Page   36 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual-channel low-side 5 A gate driver ICs with low output resistance and excellent timing accuracy

2EDN8533F bảng dữ liệu (HTML) - Infineon Technologies AG


2EDN8533F Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The EiceDRIVER™ 2EDN family is offered in 8-pin DSO, TSSOP and WSON packages as well as in small and versatile 6-pin
SOT23 package. High output current capability together with active output voltage clamping, tight timing specifications,
and optimized start-up and shut-down times, make the 2EDN family the first choice for many fast-switching applications.
Product features
• ±5A source/sink currents
• 19 ns typ. propagation delay
• +6/-4 ns propagation delay accuracy
• 1.8 μs output start-up time
• 500 ns output shut-down time
• Active output voltage clamping
• -12 V input robustness
• 5 A reverse current robustness
• 4 V and 8 V UVLO options
• Package options:
– 8-pin DSO, TSSOP, WSON
– 6-pin SOT23
• Fully qualified for industrial applications according to JEDEC
Applications
• Switch-mode power-supplies
• DC-DC power converters
• Synchronous rectification stages
• Power factor correction systems




Số phần tương tự - 2EDN8533F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
2EDN8523F INFINEON-2EDN8523F Datasheet
1Mb / 31P
Highly efficient SMPS enabled by 5 ns fast slew rates and 17 ns propagation delay precision for fast MOSFET and GaN switching
Revision 2.3 2016-10-05
2EDN8523F INFINEON-2EDN8523F Datasheet
1Mb / 31P
EiceDRIVER?
Rev. 2.5 2018-04-20
2EDN8523R INFINEON-2EDN8523R Datasheet
1Mb / 31P
Highly efficient SMPS enabled by 5 ns fast slew rates and 17 ns propagation delay precision for fast MOSFET and GaN switching
Revision 2.3 2016-10-05
2EDN8523R INFINEON-2EDN8523R Datasheet
1Mb / 31P
EiceDRIVER?
Rev. 2.5 2018-04-20
2EDN8524F INFINEON-2EDN8524F Datasheet
1Mb / 31P
Highly efficient SMPS enabled by 5 ns fast slew rates and 17 ns propagation delay precision for fast MOSFET and GaN switching
Revision 2.3 2016-10-05
More results


Mô tả tương tự - 2EDN8533F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UCC27523 TI1-UCC27523 Datasheet
1Mb / 31P
Dual 5-A High-Speed Low-Side Gate Driver
JUNE2012
UCC27523 TI1-UCC27523_13 Datasheet
1Mb / 41P
Dual 5-A High-Speed Low-Side Gate Driver
UCC27524A-Q1 TI1-UCC27524A-Q1_15 Datasheet
1Mb / 35P
Dual 5-A, High-Speed, Low-Side Gate Driver With Negative Input Voltage Capability
logo
Infineon Technologies A...
2EDN7424 INFINEON-2EDN7424 Datasheet
793Kb / 24P
Fast Dual Channel 4 A Low-Side Gate Driver
Revision 2.0 2016-11-09
logo
Diodes Incorporated
DGD2012 DIODES-DGD2012 Datasheet
497Kb / 11P
HIGH-SIDE AND LOW-SIDE GATE DRIVER
Rev 3
logo
Infineon Technologies A...
2ED24427N01F INFINEON-2ED24427N01F Datasheet
1Mb / 21P
10 A dual -channel low-side gate driver IC
V 2.0 2019-11-10
logo
Texas Instruments
UCC27624 TI-UCC27624 Datasheet
2Mb / 31P
UCC27624 Dual Channel 30-V, 5-A High-Speed Low-Side Gate Driver
AUGUST 2021
UCC27624 TI-UCC27624_V01 Datasheet
2Mb / 33P
UCC27624 30-V, 5-A Dual-Channel Low-Side Gate Driver with ??0-V Input Capability
DECEMBER 2021
logo
Infineon Technologies A...
2EDL8X2X INFINEON-2EDL8X2X Datasheet
1Mb / 26P
120 V Boot, 3 A / 4 A, Junction-Isolated High Side and Low Side Gate Driver ICs
Rev. 2.8, 2022-09-23
logo
Texas Instruments
UCC27624 TI-UCC27624_V02 Datasheet
3Mb / 37P
UCC27624 30-V, 5-A Dual-Channel Low-Side Gate Driver with –10-V Input Capability
REVISED DECEMBER 2021
More results




Giới thiệu về Infineon Technologies AG


Infineon Technologies là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu toàn cầu, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng, bảo mật và kiểm soát cho nhiều ngành công nghiệp như ô tô, công nghiệp và hệ thống truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Neubiberg, Đức.
Infineon cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, chất bán dẫn điện, cảm biến và các mạch tích hợp khác.
Công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, với các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com