công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RS1A bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

RS1A Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện RS1A_V01
tải về  RS1A tải về
kích thước tập tin   100.11 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Surface-Mount Fast Switching Rectifier

RS1A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RS1A Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện RS1A_V01
tải về  RS1A Click to download

kích thước tập tin   100.11 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Surface-Mount Fast Switching Rectifier

RS1A bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


RS1A Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Low profile package
• Ideal for automated placement
• Glass passivated pellet chip junction
• Fast switching for high efficiency
• High forward surge capability
• Meets MSL level 1, per J-STD-020,
LF maximum peak of 260 °C
• AEC-Q101 qualified available
- Automotive ordering code: base P/NHE3 or P/NHM3
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in fast switching rectification of power supply,
inverters, converters, and freewheeling diodes for
consumer, automotive and telecommunication.

MECHANICAL DATA
Case: SMA (DO-214AC)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-E3 - RoHS-compliant, commercial grade
Base P/N-M3 - halogen-free, RoHS-compliant, commercial
grade
Base P/NHE3_X - RoHS-compliant and AEC-Q101 qualified
Base P/NHM3_X - halogen-free, RoHS-compliant and
AEC-Q101 qualified
(“_X” denotes revision code e.g. A, B, .....)
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
E3, M3, HE3 and HM3 suffix meets JESD 201 class 2
whisker test
Polarity: color band denotes cathode end




Số phần tương tự - RS1A_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microdiode Semiconducto...
RS1A CHENDA-RS1A_V01 Datasheet
760Kb / 3P
SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
RS1A SAMYANG-RS1A_V01 Datasheet
343Kb / 2P
SURFACE MOUNT RECTIFIER
logo
Won-Top Electronics
RS1A WTE-RS1A_V01 Datasheet
43Kb / 4P
1.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
September, 2012
More results


Mô tả tương tự - RS1A_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
FR1A TRSYS-FR1A Datasheet
183Kb / 3P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING RECTIFIER
logo
Shanghai Sunrise Electr...
RS1A SSE-RS1A Datasheet
17Kb / 1P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING RECTIFIER
logo
General Semiconductor
RS3A GE-RS3A Datasheet
75Kb / 2P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
GR1A GOOD-ARK-GR1A Datasheet
168Kb / 2P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING RECTIFIER
SR36 GOOD-ARK-SR36 Datasheet
171Kb / 2P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING RECTIFIER
logo
TAITRON Components Inco...
RS1A TAITRON-RS1A Datasheet
641Kb / 4P
Surface Mount Fast Switching Rectifier
logo
Vishay Siliconix
RS1A VISHAY-RS1A Datasheet
80Kb / 4P
Surface Mount Fast Switching Rectifier
19-Apr-11
RS3K-E3 VISHAY-RS3K-E3 Datasheet
84Kb / 4P
Surface Mount Fast Switching Rectifier
25-Apr-14
logo
First Silicon Co., Ltd
GR1A FS-GR1A Datasheet
498Kb / 2P
Surface Mount FAST SWITCHING RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
RS3A VISHAY-RS3A_V01 Datasheet
96Kb / 4P
Surface-Mount Fast Switching Rectifier
25-Feb-2020
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com