công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATS-6381164HM bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

ATS-6381164HM Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện ATS-6381164HM
tải về  ATS-6381164HM tải về
kích thước tập tin   709.08 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Tool Kit for Pico-SPOX??Crimp Terminals

ATS-6381164HM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ATS-6381164HM Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện ATS-6381164HM
tải về  ATS-6381164HM Click to download

kích thước tập tin   709.08 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Tool Kit for Pico-SPOX??Crimp Terminals

ATS-6381164HM bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.


ATS-6381164HM Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
A full cycle ratcheting hand tool ensures complete crimps
Ergonomically designed soft handles
Precisely designed crimping profiles with simple contact positioning
Easy handling due to outstanding force ratio
Tool kits are easily installed into the Hand Crimp Tool or the 63816-0300 Power Crimp Head which is installed
into the 63816-0200 (110 V) or the 63816-0250 (220 V) Battery Powered Tool.
Many different Tool kits can be used with a single Battery Powered Tool.
This tool is IPC/WHMA-A-620 Class 2 and RoHS compliant.




Số phần tương tự - ATS-6381164HM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
ATS-638116000 MOLEX-ATS-638116000 Datasheet
176Kb / 5P
Hand Crimp Tool for 1.50mm (.591") Pitch, MX150田?Crimp Terminals
10-01-09
ATS-638116300 MOLEX-ATS-638116300 Datasheet
207Kb / 5P
Hand Crimp Tool for MicroClasp??2.00mm (.079") Pitch Female Crimp Terminal
05-20-08
ATS-638116500 MOLEX-ATS-638116500 Datasheet
303Kb / 6P
Hand Crimp Tool for SPOX™ Terminals
03-29-08
ATS-6381166HM MOLEX-ATS-6381166HM Datasheet
742Kb / 9P
Tool Kit for KK짰 .156 Centers Crimp Terminals
04-24-12
ATS-638116800 MOLEX-ATS-638116800 Datasheet
300Kb / 6P
Hand Crimp Tool for MLX™ Pin and Socket Crimp Terminals
03-28-08
More results


Mô tả tương tự - ATS-6381164HM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0638259700 MOLEX11-0638259700 Datasheet
36Kb / 1P
Hand Crimp Tool for 1.50mm (.059) Pico-SPOX Crimp Terminals
63825-9700 MOLEX-63825-9700 Datasheet
362Kb / 7P
Hand Crimp Tool for 1.50mm (.059") Pico-SPOX??Crimp Terminals
05-06-13
63811-6400 MOLEX-63811-6400 Datasheet
302Kb / 6P
Hand Crimp Tool for SPOX??Terminals
03-29-08
63811-6500 MOLEX-63811-6500 Datasheet
303Kb / 6P
Hand Crimp Tool for SPOX??Terminals
03-29-08
ATS-638115200 MOLEX-ATS-638115200 Datasheet
274Kb / 6P
Hand Crimp Tool for SPOX??Terminals
11-29-07
ATS-6381152HM MOLEX-ATS-6381152HM Datasheet
687Kb / 9P
Tool Kit for SPOX??Crimp Terminals
06-30-11
200218-3900 MOLEX-200218-3900 Datasheet
782Kb / 6P
Hand Crimp Tool for 1.50mm (.059) Pico-SPOX Crimp Terminals
04-20-18
200218-3800 MOLEX-200218-3800 Datasheet
784Kb / 6P
Hand Crimp Tool for 1.50mm (.059) Pico-SPOX Crimp Terminals
04-20-18
200218-7500 MOLEX-200218-7500 Datasheet
995Kb / 7P
Hand Crimp Tool for 1.50mm (.059) Pico-SPOX Female Crimp Terminals
05-08-20
200218-8900 MOLEX-200218-8900 Datasheet
1Mb / 7P
Hand Crimp Tool for 1.50mm (.059) Pico-SPOX Crimp Terminals
09-21-20
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com