công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

865060542002 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

865060542002 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 865060542002
tải về  865060542002 tải về
kích thước tập tin   1063.36 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors

865060542002 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
865060542002 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 865060542002
tải về  865060542002 Click to download

kích thước tập tin   1063.36 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors

865060542002 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


865060542002 Thông tin chi tiết sản phẩm

E General information:
Aluminium Electrolytic Capacitors
Storage Conditions:35°C, <45% RH
Operating Temperature:-55 °C up to +105 °C
Load Life:2000 h @ +105°C / 35 V (DC)
Test conditions of Electrical Properties:20°C, 33% RH; if not specified differently
FIT according to separate documentation




Số phần tương tự - 865060542002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
865060540001 WURTH-865060540001 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
865060543003 WURTH-865060543003 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
865060543004 WURTH-865060543004 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
865060543005 WURTH-865060543005 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
More results


Mô tả tương tự - 865060542002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
865060140001 WURTH-865060140001 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
865060143004 WURTH-865060143004 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
865060143005 WURTH-865060143005 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
865060345007 WURTH-865060345007 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
865060453006 WURTH-865060453006 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
865060543003 WURTH-865060543003 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
865060643006 WURTH-865060643006 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
865060257009 WURTH-865060257009 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
865060153010 WURTH-865060153010 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
1.0 2014-11-11
865060553007 WURTH-865060553007 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASLL Aluminum Electrolytic Capacitors
1.0 2014-11-11
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com