công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IPT044N15N5 bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG

IPT044N15N5 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
tên linh kiện IPT044N15N5
tải về  IPT044N15N5 tải về
kích thước tập tin   1813.81 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện OptiMOS 5 power-Transistor, 150 V

IPT044N15N5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IPT044N15N5 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

tên linh kiện IPT044N15N5
tải về  IPT044N15N5 Click to download

kích thước tập tin   1813.81 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện OptiMOS 5 power-Transistor, 150 V

IPT044N15N5 bảng dữ liệu (HTML) - Infineon Technologies AG


IPT044N15N5 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
*N-channel
*Very low on-resistance Rds(on)
*Superior thermal resistance
*100% avalanche tested
*Pb-free lead plating; RoHS compliant
*Halogen-free according to IEC1249-2-21




Số phần tương tự - IPT044N15N5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IP SEMICONDUCTOR CO., L...
IPT0406-05A IPS-IPT0406-05A Datasheet
226Kb / 4P
High current density due to double mesa technology
IPT0406-05B IPS-IPT0406-05B Datasheet
226Kb / 4P
High current density due to double mesa technology
IPT0406-05D IPS-IPT0406-05D Datasheet
228Kb / 5P
High current density due to double mesa technology
IPT0406-05I IPS-IPT0406-05I Datasheet
230Kb / 4P
High current density due to double mesa technology
IPT0406-10A IPS-IPT0406-10A Datasheet
226Kb / 4P
High current density due to double mesa technology
More results


Mô tả tương tự - IPT044N15N5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IAUZ30N10S5L240 INFINEON-IAUZ30N10S5L240 Datasheet
790Kb / 10P
OptiMOS??5 Power-Transistor
Rev. 1.0 2019-07-23
IAUZ40N08S5N100 INFINEON-IAUZ40N08S5N100 Datasheet
831Kb / 9P
OptiMOS??5 Power-Transistor
Rev. 1.0 2019-09-16
IPT039N15N5 INFINEON-IPT039N15N5 Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOS Power-Transister, 150 V
2.0. 2021-09-10
IPT054N15N5 INFINEON-IPT054N15N5 Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOS 5 power-Transistor, 150 V
Rev. 2.0, 2021-09-10
IQE008N03LM5CG INFINEON-IQE008N03LM5CG Datasheet
1Mb / 12P
OptiMOS 5 power-Transistor, 30 V
Rev.2.0, 2021-04-28
ISP14EP15LM INFINEON-ISP14EP15LM Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOS Power-Transistor,-150 V
Rev.2.0, 2021-05-10
IQE008N03LM5 INFINEON-IQE008N03LM5 Datasheet
1Mb / 12P
OptiMOS 5 power-Transistor, 30 V
Rev. 2.0, 2021-04-28
IQE050N08NM5 INFINEON-IQE050N08NM5 Datasheet
1Mb / 12P
OptiMOS 5 power-Transistor, 80 V
Rev.2.0, 2021-04-26
BSC050N10NS5 INFINEON-BSC050N10NS5 Datasheet
1Mb / 13P
OptiMOS™ 5 Power-Transistor, 100 V
Rev. 2.3, 2021-06-07
IPTG007N06NM5 INFINEON-IPTG007N06NM5 Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOS™ 5 Power-Transistor, 60 V
Rev. 2.1, 2021-04-22
More results




Giới thiệu về Infineon Technologies AG


Infineon Technologies là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu toàn cầu, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng, bảo mật và kiểm soát cho nhiều ngành công nghiệp như ô tô, công nghiệp và hệ thống truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Neubiberg, Đức.
Infineon cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, chất bán dẫn điện, cảm biến và các mạch tích hợp khác.
Công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, với các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com