công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2907199 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

2907199 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 2907199
tải về  2907199 tải về
kích thước tập tin   85.24 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Electronic device circuit breaker - HMC 11 50DC 20A C1D2

2907199 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2907199 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2907199
tải về  2907199 Click to download

kích thước tập tin   85.24 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Electronic device circuit breaker - HMC 11 50DC 20A C1D2

2907199 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


2907199 Thông tin chi tiết sản phẩm

HMC series of supplemental circuit protector modules, 20 A rating

Why buy this product
Optional T-bus for reduced wiring
UL recognized for hazardous locations Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D
Rated for 50 V DC
Hydraulic-magnetic technology provides extended temperature stability




Số phần tương tự - 2907199

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2907190 PHOENIX-2907190 Datasheet
51Kb / 2P
Fuse set - FUSE/TE5/5A/T-10PCS
09/12/2020
2907191 PHOENIX-2907191 Datasheet
85Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 1A C1D2
01/20/2017
2907192 PHOENIX-2907192 Datasheet
85Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 2A C1D2
01/20/2017
2907193 PHOENIX-2907193 Datasheet
85Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 3A C1D2
01/20/2017
2907194 PHOENIX-2907194 Datasheet
85Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 5A C1D2
01/20/2017
More results


Mô tả tương tự - 2907199

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2907191 PHOENIX-2907191 Datasheet
85Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 1A C1D2
01/20/2017
2907192 PHOENIX-2907192 Datasheet
85Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 2A C1D2
01/20/2017
2907193 PHOENIX-2907193 Datasheet
85Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 3A C1D2
01/20/2017
2907194 PHOENIX-2907194 Datasheet
85Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 5A C1D2
01/20/2017
2907195 PHOENIX-2907195 Datasheet
85Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 7.5A C1D2
01/20/2017
2907196 PHOENIX-2907196 Datasheet
85Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 10A C1D2
01/20/2017
2907197 PHOENIX-2907197 Datasheet
85Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 15A C1D2
01/20/2017
2907200 PHOENIX-2907200 Datasheet
86Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 1A C1D2TBUS
01/20/2017
2907201 PHOENIX-2907201 Datasheet
86Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 2A C1D2TBUS
01/20/2017
2907202 PHOENIX-2907202 Datasheet
86Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - HMC 11 120AC 3A C1D2TBUS
01/20/2017
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com