công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V20100S-E3 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

V20100S-E3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện V20100S-E3
tải về  V20100S-E3 tải về
kích thước tập tin   215.28 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier

V20100S-E3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
V20100S-E3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện V20100S-E3
tải về  V20100S-E3 Click to download

kích thước tập tin   215.28 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier

V20100S-E3 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


V20100S-E3 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Trench MOS Schottky technology
• Low forward voltage drop, low power losses
• High efficiency operation
• Low thermal resistance
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum
peak of 245 °C (for TO-263AB package)
• Solder bath temperature 275 °C maximum, 10 s,
per JESD 22-B106 (for TO-220AB, ITO-220AB, and
TO-262AA package)
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in high frequency converters, switching power
supplies, freewheeling diodes, OR-ing diode, DC/DC
converters and reverse battery protection.

MECHANICAL DATA
Case: TO-220AB, ITO-220AB, D2PAK (TO-263AB), and
TO-262AA
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-E3 - RoHS compliant, commercial grade
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test
Polarity: as marked
Mounting Torque: 10 in-lbs max.




Số phần tương tự - V20100S-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
V20100S-E3 VISHAY-V20100S-E3 Datasheet
157Kb / 6P
High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
13-Dec-16
V20100S-E3/4W VISHAY-V20100S-E3/4W Datasheet
168Kb / 5P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.446 V at IF = 5 A
31-Jul-08
V20100S-E3/4W VISHAY-V20100S-E3/4W Datasheet
163Kb / 5P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
24-Jun-09
More results


Mô tả tương tự - V20100S-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
M2035S VISHAY-M2035S Datasheet
123Kb / 4P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
24-Jul-06
V20120SG VISHAY-V20120SG_09 Datasheet
160Kb / 5P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
24-Jun-09
V20150S VISHAY-V20150S_11 Datasheet
131Kb / 5P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
23-Mar-11
V30120S VISHAY-V30120S_11 Datasheet
130Kb / 5P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
23-Mar-11
VF10150S VISHAY-VF10150S_10 Datasheet
79Kb / 4P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
10-Nov-10
V10150S VISHAY-V10150S_12 Datasheet
168Kb / 5P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
24-Jun-09
V20100S VISHAY-V20100S_12 Datasheet
163Kb / 5P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
24-Jun-09
V20150SG VISHAY-V20150SG_12 Datasheet
163Kb / 5P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
24-Jun-09
V30100S VISHAY-V30100S_13 Datasheet
149Kb / 5P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
23-Oct-09
V20150S VISHAY-V20150S_15 Datasheet
152Kb / 6P
High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
13-Aug-13
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com