công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-3ECH02HM3 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VS-3ECH02HM3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VS-3ECH02HM3
tải về  VS-3ECH02HM3 tải về
kích thước tập tin   146.05 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Hyperfast Rectifier, 3 A FRED Pt®

VS-3ECH02HM3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VS-3ECH02HM3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-3ECH02HM3
tải về  VS-3ECH02HM3 Click to download

kích thước tập tin   146.05 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Hyperfast Rectifier, 3 A FRED Pt®

VS-3ECH02HM3 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VS-3ECH02HM3 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Hyperfast recovery time, reduced Qrr, and
soft recovery
• 175 °C maximum operating junction
temperature
• Specified for output and snubber operation
• Low forward voltage drop
• Low leakage current
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak
of 260 °C
• AEC-Q101 qualified, meets JESD 201 class 2 whisker test
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

DESCRIPTION / APPLICATIONS
State of the art hyperfast recovery rectifiers specifically
designed with optimized performance of forward voltage
drop and hyperfast recovery time.
The planar structure and the platinum doped life time control
guarantee the best overall performance, ruggedness, and
reliability characteristics.
These devices are intended for use in snubber, boost,
lighting, piezo-injection, as high frequency rectifiers, and
freewheeling diodes.
The extremely optimized stored charge and low recovery
current minimize the switching losses and reduce power
dissipation in the switching element.

MECHANICAL DATA
Case: SMC (DO-214AB)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002
Polarity: color band denotes cathode end




Số phần tương tự - VS-3ECH02HM3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-3ECH02HM3 VISHAY-VS-3ECH02HM3 Datasheet
138Kb / 4P
Hyperfast Rectifier, 3 A FRED Pt
10-Feb-15
More results


Mô tả tương tự - VS-3ECH02HM3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
6EWX06FN-M3 VISHAY-6EWX06FN-M3 Datasheet
149Kb / 8P
Hyperfast Rectifier, 6 A FRED Pt®
31-Mar-11
8E2TX06-E VISHAY-8E2TX06-E Datasheet
174Kb / 9P
Hyperfast Rectifier, 8 A FRED Pt®
18-Aug-10
8EWH02FN-M3 VISHAY-8EWH02FN-M3 Datasheet
147Kb / 8P
Hyperfast Rectifier, 8 A FRED Pt®
31-Mar-11
30ETH06FP-F3 VISHAY-30ETH06FP-F3 Datasheet
157Kb / 8P
Hyperfast Rectifier, 30 A FRED Pt®
16-Nov-11
15ETX06PBF VISHAY-15ETX06PBF_12 Datasheet
198Kb / 9P
Hyperfast Rectifier, 15 A FRED Pt®
02-Jan-11
VS-ETH3006-M3 VISHAY-VS-ETH3006-M3 Datasheet
199Kb / 9P
Hyperfast Rectifier, 30 A FRED Pt®
18-Apr-11
VS-1EFH02-M3 VISHAY-VS-1EFH02-M3 Datasheet
113Kb / 6P
Hyperfast Rectifier, 1 A FRED Pt®
28-Jun-16
VS-3ECH01-M3 VISHAY-VS-3ECH01-M3 Datasheet
137Kb / 4P
Hyperfast Rectifier, 3 A FRED Pt®
10-Feb-15
VS-ETX1506S-M3 VISHAY-VS-ETX1506S-M3 Datasheet
197Kb / 8P
Hyperfast Rectifier, 15 A FRED Pt®
09-Jul-15
VS-30CTH02SHM3 VISHAY-VS-30CTH02SHM3_V01 Datasheet
159Kb / 7P
Hyperfast Rectifier, 30 A FRED Pt®
13-Mar-18
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com