công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATS-639037000 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

ATS-639037000 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện ATS-639037000
tải về  ATS-639037000 tải về
kích thước tập tin   343.82 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện FineAdjust Applicator for Mini-Fit TPA 2.0 Crimp Terminals

ATS-639037000 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ATS-639037000 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện ATS-639037000
tải về  ATS-639037000 Click to download

kích thước tập tin   343.82 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện FineAdjust Applicator for Mini-Fit TPA 2.0 Crimp Terminals

ATS-639037000 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.


ATS-639037000 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Directly adapts to most automatic wire processing machines
Quick punch removal with the push of a button for fast and easy tooling change
Applicator designed to industry-standard mounting and shut height 135.80mm (5.346")
Quick setup time; plus, the crimp height, track and feed adjustments can be set without removing the
applicator from the press
Fine adjustment allows users to achieve target with little effort by adjusting in increments of .015mm (.0006")
for conductor crimp height and .063mm (.0025") for insulation height
Independent adjustment rings allow users to quickly adjust the conductor or insulation crimp height without
affecting each other




Số phần tương tự - ATS-639037000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
ATS-639037400 MOLEX-ATS-639037400 Datasheet
555Kb / 6P
Fine Adjust Applicator for 2.00mm W/B DuraClik ISL Series Receptacle Terminals
01-26-17
More results


Mô tả tương tự - ATS-639037000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0639036800 MOLEX11-0639036800 Datasheet
32Kb / 1P
FineAdjust Applicator for Mini-Fit TPA 2.0 Crimp Terminals, 0.50mm, 0.75mm and 18-20 AWG wires
2037028500 MOLEX-2037028500 Datasheet
45Kb / 2P
FineAdjust Applicator for Mini-Fit TPA 2.0 Crimp Terminals, 2222 AWG Wires
63903-9400 MOLEX-63903-9400 Datasheet
732Kb / 6P
FineAdjust for Mini-Fit ??Crimp Terminals
06-10-15
63900-3000 MOLEX-63900-3000 Datasheet
683Kb / 6P
FineAdjust for Mini-Fit ??Crimp Terminals
09-25-14
63903-6900 MOLEX-63903-6900 Datasheet
355Kb / 5P
FineAdjust Applicator for Mini-Fit TPA 2.0 Crimp Terminals
07-11-17
63904-7800 MOLEX-63904-7800 Datasheet
513Kb / 6P
FineAdjust Applicator for Mini-Fit Crimp Terminals
07-30-19
ATS-639036700 MOLEX-ATS-639036700 Datasheet
662Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for Mini-Fit TPA 2.0 Crimp Terminals
03-15-16
ATS-639036800 MOLEX-ATS-639036800 Datasheet
354Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for Mini-Fit TPA 2.0 Crimp Terminals
07-11-17
ATS-639041400 MOLEX-ATS-639041400 Datasheet
736Kb / 6P
FineAdjust for Mini-Fit??Crimp Terminals
09-23-15
63904-8000 MOLEX-63904-8000 Datasheet
518Kb / 6P
FineAdjust Applicator for Mini-Fit Crimp Terminals
07-30-19
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com