công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-65APF06LHM3 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VS-65APF06LHM3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VS-65APF06LHM3
tải về  VS-65APF06LHM3 tải về
kích thước tập tin   325.53 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Fast Soft Recovery Rectifier Diode, 65 A

VS-65APF06LHM3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VS-65APF06LHM3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-65APF06LHM3
tải về  VS-65APF06LHM3 Click to download

kích thước tập tin   325.53 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Fast Soft Recovery Rectifier Diode, 65 A

VS-65APF06LHM3 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VS-65APF06LHM3 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Very low forward voltage drop
• Glass passivated pellet chip junction
• AEC-Q101 qualified meets JESD 201 class 1A
whisker test
• Flexible solution for reliable AC power
rectification
• High surge, low VF rugged blocking diode for DC charging
stations
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

APPLICATIONS
• On-board and off-board EV / HEV battery chargers
• Renewable energy inverters

DESCRIPTION
High voltage rectifiers optimized for very low forward
voltage drop with moderate leakage, and short reverse
recovery time.
These devices are intended for use in main rectification
(single or three phase bridge)




Số phần tương tự - VS-65APF06LHM3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-65APF06LHM3 VISHAY-VS-65APF06LHM3 Datasheet
281Kb / 8P
Fast Soft Recovery Rectifier Diode
22-Feb-18
More results


Mô tả tương tự - VS-65APF06LHM3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
30EPF10PBF VISHAY-30EPF10PBF Datasheet
293Kb / 9P
Fast Soft Recovery Rectifier Diode, 30 A
09-Dec-09
80EPF02PBF VISHAY-80EPF02PBF Datasheet
245Kb / 8P
Fast Soft Recovery Rectifier Diode, 80 A
05-Jun-08
VS-10ETF0PBF VISHAY-VS-10ETF0PBF Datasheet
252Kb / 8P
Fast Soft Recovery Rectifier Diode, 10 A
11-Feb-16
VS-60.PF0.PBF VISHAY-VS-60.PF0.PBF Datasheet
264Kb / 9P
Fast Soft Recovery Rectifier Diode, 60 A
11-Feb-16
VS-65EPF06L-M3 VISHAY-VS-65EPF06L-M3 Datasheet
324Kb / 9P
Fast Soft Recovery Rectifier Diode, 65 A
06-Jul-2018
VS65EPF12L-M3 VISHAY-VS65EPF12L-M3 Datasheet
330Kb / 9P
Fast Soft Recovery Rectifier Diode, 65 A
06-Jul-2018
VS65EPF12LM3 VISHAY-VS65EPF12LM3 Datasheet
330Kb / 9P
Fast Soft Recovery Rectifier Diode, 65 A
06-Jul-2018
VS-65EPF06L-M3 VISHAY-VS-65EPF06L-M3_V01 Datasheet
325Kb / 9P
Fast Soft Recovery Rectifier Diode, 65 A
06-Jul-2018
VS-65EPF12L-M3 VISHAY-VS-65EPF12L-M3_V01 Datasheet
331Kb / 9P
Fast Soft Recovery Rectifier Diode, 65 A
06-Jul-2018
VS-65EPF12LHM3 VISHAY-VS-65EPF12LHM3_V01 Datasheet
339Kb / 9P
Fast Soft Recovery Rectifier Diode, 65 A
22-Feb-18
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com