công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3270430 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3270430 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3270430
tải về  3270430 tải về
kích thước tập tin   144.74 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Marshalling patchboard - PTMC 1,5-2 /BU

3270430 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3270430 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3270430
tải về  3270430 Click to download

kích thước tập tin   144.74 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Marshalling patchboard - PTMC 1,5-2 /BU

3270430 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3270430 Thông tin chi tiết sản phẩm

Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, cross section: 0.14 mm² - 2.5 mm²,
AWG: 14 - 26, connection method: Push-in connection, number of positions: 1, number of connections: 4,
width: 11 mm, length: 8.6 mm, color: gray, color of connection elements: blue, mounting: for snapping onto a
DIN rail adapter, for snapping onto a cover flange

Your advantages
Individual setup thanks to modular principle
Tool-free wiring in a confined space thanks to compact size
Color configuration possible according to VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 or unlimited.
Individual color assignment of cable and terminal point to ensure error-free, safe operation
High contact quality thanks to push-in technology as a replacement for Wire-Wrap®, TERMI-POINT®, etc.
Suitable for DIN rail mounting and panel cutouts with corresponding accessories




Số phần tương tự - 3270430

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
327043 TEC-327043 Datasheet
2Mb / 6P
PLASTI-GRIP Terminals & Splices
08/2013
logo
PHOENIX CONTACT
3270431 PHOENIX-3270431 Datasheet
618Kb / 28P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5-2 /RD
Jun 2, 2022
3270432 PHOENIX-3270432 Datasheet
144Kb / 13P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5-2 /GN
09/12/2020
3270433 PHOENIX-3270433 Datasheet
618Kb / 28P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5-2 /BN
Jun 7, 2022
3270434 PHOENIX-3270434 Datasheet
144Kb / 13P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5-2 /BK
09/12/2020
More results


Mô tả tương tự - 3270430

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3270302 PHOENIX-3270302 Datasheet
618Kb / 28P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5-2 /GY
Jun 2, 2022
3270312 PHOENIX-3270312 Datasheet
668Kb / 22P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5/32-3 /BU
Jun 13, 2022
3270313 PHOENIX-3270313 Datasheet
650Kb / 22P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z
Jun 13, 2022
3270315 PHOENIX-3270315 Datasheet
646Kb / 22P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5/32-2 /BU
Jun 13, 2022
3270431 PHOENIX-3270431 Datasheet
618Kb / 28P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5-2 /RD
Jun 2, 2022
3270420 PHOENIX-3270420 Datasheet
629Kb / 28P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5-3 /BU
Jun 7, 2022
3270320 PHOENIX-3270320 Datasheet
695Kb / 22P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5/48-3 /BU
Jun 13, 2022
3270323 PHOENIX-3270323 Datasheet
669Kb / 22P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5/48-2 /BU
Jun 13, 2022
3270330 PHOENIX-3270330 Datasheet
715Kb / 22P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5/80-2 /BU
Jun 13, 2022
3270326 PHOENIX-3270326 Datasheet
759Kb / 22P
Marshalling patchboard - PTMC 1,5/80-3 /BU
Jun 13, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com