công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3249211 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3249211 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3249211
tải về  3249211 tải về
kích thước tập tin   163.58 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Mini feed-through terminal block - MSDBV 2,5-NS 35

3249211 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3249211 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3249211
tải về  3249211 Click to download

kích thước tập tin   163.58 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Mini feed-through terminal block - MSDBV 2,5-NS 35

3249211 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3249211 Thông tin chi tiết sản phẩm

Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, connection method: Springcage
connection, number of connections: 4, cross section: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, width: 10.4 mm,
height: 22 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Your advantages
For mounting on NS 35 ... DIN rail
Space saving thanks to compact design and mounting option on a 15 mm DIN rail
Clear arrangement thanks to marking of all terminal points
Easy potential distribution thanks to standardized plug-in bridges




Số phần tương tự - 3249211

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3249224 PHOENIX-3249224 Datasheet
134Kb / 13P
Mini feed-through terminal block - MSDBV 2,5-NS 35 BU
More results


Mô tả tương tự - 3249211

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3073160 PHOENIX-3073160 Datasheet
65Kb / 5P
Mini feed-through terminal block - MSDBV 2,5 YE
3073209 PHOENIX-3073209 Datasheet
126Kb / 12P
Mini feed-through terminal block - MSDBV 2,5-NS 35 YE
3073212 PHOENIX-3073212 Datasheet
125Kb / 12P
Mini feed-through terminal block - MSDBV 2,5-NS 35 OG
3244135 PHOENIX-3244135 Datasheet
134Kb / 12P
Mini feed-through terminal block - MSB 2,5-NS 35 OG
3244148 PHOENIX-3244148 Datasheet
135Kb / 12P
Mini feed-through terminal block - MSB 2,5-NS 35-PE
3249143 PHOENIX-3249143 Datasheet
98Kb / 11P
Mini feed-through terminal block - MSDBV 2,5
3249224 PHOENIX-3249224 Datasheet
134Kb / 13P
Mini feed-through terminal block - MSDBV 2,5-NS 35 BU
3244300 PHOENIX-3244300 Datasheet
337Kb / 14P
Mini feed-through terminal block - MSDB 2,5-NS 35
3249088 PHOENIX-3249088 Datasheet
159Kb / 14P
Mini feed-through terminal block - MSBV 2,5-NS 35
09/12/2020
1073553 PHOENIX-1073553 Datasheet
1Mb / 56P
Mini feed-through terminal block - MPT 2,5-NS 35
Nov 16, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com