công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VSSAF3N50 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VSSAF3N50 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VSSAF3N50
tải về  VSSAF3N50 tải về
kích thước tập tin   116.62 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier

VSSAF3N50 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VSSAF3N50 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VSSAF3N50
tải về  VSSAF3N50 Click to download

kích thước tập tin   116.62 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier

VSSAF3N50 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VSSAF3N50 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Very low profile - typical height of 0.95 mm
• Ideal for automated placement
• Trench MOS Schottky technology
• Low power losses, high efficiency
• Low forward voltage drop
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak
of 260 °C
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in low voltage, high frequency inverters,
freewheeling, DC/DC converters, and polarity protection
applications.

MECHANICAL DATA
Case: SlimSMA (DO-221AC)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-M3 - halogen-free, RoHS-compliant, and
commercial grade
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD22-B102
M3 suffix meets JESD 201 class 2 whisker test
Polarity: color band denotes cathode end




Số phần tương tự - VSSAF3N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VSSAF3N50 VISHAY-VSSAF3N50 Datasheet
110Kb / 5P
Ideal for automated placement
24-Jul-14
More results


Mô tả tương tự - VSSAF3N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
V3P6 VISHAY-V3P6 Datasheet
82Kb / 4P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
18-Oct-10
V3PAL45 VISHAY-V3PAL45 Datasheet
113Kb / 6P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
30-Jul-13
V4PAN50 VISHAY-V4PAN50_15 Datasheet
111Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
31-Jul-13
VSSB410S VISHAY-VSSB410S_15 Datasheet
83Kb / 4P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
05-Nov-13
VSSC8L45-M3 VISHAY-VSSC8L45-M3_15 Datasheet
81Kb / 4P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-Mar-14
VSSAF5M12 VISHAY-VSSAF5M12 Datasheet
109Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-May-2018
VSSAF510 VISHAY-VSSAF510 Datasheet
108Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-May-2018
VSSAF515 VISHAY-VSSAF515 Datasheet
108Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-May-2018
VSSAF512 VISHAY-VSSAF512_V01 Datasheet
109Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-May-2018
V20PW22 VISHAY-V20PW22 Datasheet
133Kb / 5P
High Current Density Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
09-Jan-2020
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com