công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZ6425-01F.R7G bảng dữ liệu (PDF) - AMAZING Microelectronic Corp.

AZ6425-01F.R7G Datasheet PDF - AMAZING Microelectronic Corp.
tên linh kiện AZ6425-01F.R7G
tải về  AZ6425-01F.R7G tải về
kích thước tập tin   117.26 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  AMAZING [AMAZING Microelectronic Corp.]
Trang chủ  https://www.amazingic.com/en
Logo AMAZING - AMAZING Microelectronic Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Voltage Transient Voltage Suppressing Device

AZ6425-01F.R7G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AZ6425-01F.R7G Datasheet PDF - AMAZING Microelectronic Corp.

tên linh kiện AZ6425-01F.R7G
tải về  AZ6425-01F.R7G Click to download

kích thước tập tin   117.26 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  AMAZING [AMAZING Microelectronic Corp.]
Trang chủ  https://www.amazingic.com/en
Logo AMAZING - AMAZING Microelectronic Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Voltage Transient Voltage Suppressing Device

AZ6425-01F.R7G bảng dữ liệu (HTML) - AMAZING Microelectronic Corp.


AZ6425-01F.R7G Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
 ESD Protection for 1 line with Bi-directional
 Provide ESD protection for the protected line to
IEC 61000-4-2 (ESD) ±30kV (air / contact)
IEC 61000-4-4 (EFT) 80A (5/50ns)
IEC 61000-4-5 (Lightning) 80A (8/20ms)
 For low operating voltage applications: 2.5V
 DFN package saves board space
 Protect one I/O line or power line
 Fast turn-on and Low clamping voltage
 Solid-state silicon-avalanche and active circuit
triggering technology
 Green Part
Applications
 Mobile Phones
 Hand Held Portable Applications
 Computer Interfaces Protection
 Microprocessors Protection
 Serial and Parallel Ports Protection
 Control Signal Lines Protection
 Power lines on PCB Protection
 2.5V operating systems
Description
AZ6425-01F is a design which includes one
bi-directional surge rated clamping cell to protect
one power line, or one control line, or one low
speed data line in an electronic systems. The
AZ6425-01F has been specifically designed to
protect sensitive components which are
connected to power and control lines from
over-voltage damage and latch-up caused by
Electrostatic Discharging (ESD), Electrical Fast
Transients (EFT), Lightning, and Cable
Discharge Event (CDE).
AZ6425-01F is a unique design which includes
proprietary clamping cell in a single package.
During transient conditions, the proprietary
clamping cell prevents over-voltage on the power
line or control/data lines, protecting any
downstream components.
AZ6425-01F may be used to meet the ESD
immunity requirements of IEC 61000-4-2, Level 4
(±15kV air, ±8kV contact discharge).




Số phần tương tự - AZ6425-01F.R7G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMAZING Microelectronic...
AZ6425-01G AMAZING-AZ6425-01G Datasheet
177Kb / 6P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Surge/Transient Protection
Revision 2017/05/16
AZ6425-01G.R7G AMAZING-AZ6425-01G.R7G Datasheet
177Kb / 6P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Surge/Transient Protection
Revision 2017/05/16
More results


Mô tả tương tự - AZ6425-01F.R7G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMAZING Microelectronic...
AZ2015-05R AMAZING-AZ2015-05R Datasheet
136Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient Protection
Revision 2016/08/22
AZ2025-04R AMAZING-AZ2025-04R Datasheet
186Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient Protection
Revision 2011/06/18
AZ2025-04S AMAZING-AZ2025-04S Datasheet
201Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient Protection
Revision 2011/06/18
AZ2215-01L AMAZING-AZ2215-01L Datasheet
164Kb / 8P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient Protection
Revision 2011/06/18
AZ2225-01L AMAZING-AZ2225-01L Datasheet
213Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient Protection
Revision 2011/06/18
AZ4007-02S AMAZING-AZ4007-02S Datasheet
237Kb / 8P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient Protection
Revision 2011/07/28
AZ4012-01H AMAZING-AZ4012-01H Datasheet
991Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient Protection
Revision 2013/07/08
AZ4012-01L AMAZING-AZ4012-01L Datasheet
145Kb / 8P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient Protection
Revision 2011/11/10
AZ9424-01F AMAZING-AZ9424-01F Datasheet
114Kb / 6P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient Protection
Revision 2015/12/07
AZ9525-01H AMAZING-AZ9525-01H Datasheet
129Kb / 6P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient Protection
Revision 2015/05/27
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com