công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZ4718-01F bảng dữ liệu (PDF) - AMAZING Microelectronic Corp.

AZ4718-01F Datasheet PDF - AMAZING Microelectronic Corp.
tên linh kiện AZ4718-01F
tải về  AZ4718-01F tải về
kích thước tập tin   210.58 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  AMAZING [AMAZING Microelectronic Corp.]
Trang chủ  https://www.amazingic.com/en
Logo AMAZING - AMAZING Microelectronic Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient/Surge Protection

AZ4718-01F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AZ4718-01F Datasheet PDF - AMAZING Microelectronic Corp.

tên linh kiện AZ4718-01F
tải về  AZ4718-01F Click to download

kích thước tập tin   210.58 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  AMAZING [AMAZING Microelectronic Corp.]
Trang chủ  https://www.amazingic.com/en
Logo AMAZING - AMAZING Microelectronic Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient/Surge Protection

AZ4718-01F bảng dữ liệu (HTML) - AMAZING Microelectronic Corp.


AZ4718-01F Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
 ESD protection for one line with uni-directional
 Provide transient protection for one line to
IEC 61000-4-2 (ESD) ±30kV (air/contact)
IEC 61000-4-4 (EFT) 80A (5/50ns)
IEC 61000-4-5 (Lightning) 138A (8/20ms)
 Suitable for, 18V and below, operating voltage
applications
 2.0mm x 2.0mm DFN package saves board
space
 High surge protection
 Protect one I/O line or one power line
 Fast turn-on and low clamping voltage
 Solid-state silicon-avalanche and active circuit
triggering technology
 Green part
Applications
 Power supply protection
 USB VBUS protection
 Cellular handsets and accessories
 Panel modules
 Portable devices
 Touch panels
 Notebooks and handhelds
 Peripherals
Description
AZ4718-01F is a design which includes a
uni-directional surge rated clamping cell to
protect one power line, or one control line, or one
low-speed data line in an electronic system. The
AZ4718-01F has been specifically designed to
protect sensitive components which are
connected to power and control lines from
over-voltage damage and latch-up caused by
Electrostatic Discharging (ESD), Electrical Fast
Transient (EFT), Lightning, and Cable Discharge
Event (CDE).
AZ4718-01F is a unique design which includes
proprietary clamping cell in a single package.
During transient conditions, the proprietary
clamping cell prevents over-voltage on the power
line or control/data lines, protecting any
downstream component.
AZ4718-01F may be used to meet the ESD
immunity requirements of IEC 61000-4-2, Level 4
(±15kV air, ±8kV contact discharge).




Số phần tương tự - AZ4718-01F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMAZING Microelectronic...
AZ4712-01F AMAZING-AZ4712-01F Datasheet
248Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient/Surge Protection
Revision 2017/06/28
logo
Shanghai Leiditech Elec...
AZ4712-01F LEIDITECH-AZ4712-01F Datasheet
1Mb / 4P
1-Line High Power TVS Diode
Rev 2.0 : 12.01.2019
logo
AMAZING Microelectronic...
AZ4712-01F.R7G AMAZING-AZ4712-01F.R7G Datasheet
248Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient/Surge Protection
Revision 2017/06/28
AZ4714-01F AMAZING-AZ4714-01F Datasheet
223Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient/Surge Protection
Revision 2017/09/01
AZ4714-01F.R7G AMAZING-AZ4714-01F.R7G Datasheet
223Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient/Surge Protection
Revision 2017/09/01
More results


Mô tả tương tự - AZ4718-01F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMAZING Microelectronic...
AZ5B85-01B AMAZING-AZ5B85-01B Datasheet
286Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Surge/Transient Protection
Revision 2016/03/16
AZ4008-01G AMAZING-AZ4008-01G Datasheet
1Mb / 5P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Surge/Transient Protection
Revision 2015/01/08
AZ4020-01G AMAZING-AZ4020-01G Datasheet
1Mb / 5P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Surge/Transient Protection
Revision 2015/01/29
AZ4036-01G AMAZING-AZ4036-01G Datasheet
127Kb / 5P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Surge/Transient Protection
Revision 2015/03/30
AZ4112-01G AMAZING-AZ4112-01G Datasheet
131Kb / 5P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Surge/Transient Protection
Revision 2015/01/08
AZ4310-01F AMAZING-AZ4310-01F Datasheet
208Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Surge/Transient Protection
Revision 2017/05/15
AZ4712-01F AMAZING-AZ4712-01F Datasheet
248Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient/Surge Protection
Revision 2017/06/28
AZ4714-01F AMAZING-AZ4714-01F Datasheet
223Kb / 7P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Transient/Surge Protection
Revision 2017/09/01
AZ9305-01G AMAZING-AZ9305-01G Datasheet
119Kb / 6P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Surge/Transient Protection
Revision 2015/05/27
AZ9415-01G AMAZING-AZ9415-01G Datasheet
131Kb / 6P
Transient Voltage Suppressing Device For ESD/Surge/Transient Protection
Revision 2019/10/04
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com