công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5059GP bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

1N5059GP Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện 1N5059GP_V01
tải về  1N5059GP tải về
kích thước tập tin   75.83 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Glass Passivated Junction Plastic Rectifier

1N5059GP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N5059GP Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện 1N5059GP_V01
tải về  1N5059GP Click to download

kích thước tập tin   75.83 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Glass Passivated Junction Plastic Rectifier

1N5059GP bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


1N5059GP Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Superectifier structure for high reliability
application
• Cavity-free glass-passivated junction
• Low forward voltage drop
• Low leakage current
• High forward surge capability
• Solder dip 275 °C max. 10 s, per JESD 22-B106
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in general purpose rectification of power supplies,
inverters, converters, and freewheeling diodes application.

MECHANICAL DATA
Case: DO-15 (DO-204AC), molded epoxy over glass body
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-E3 - RoHS-compliant, commercial grade
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test
Polarity: color band denotes cathode end




Số phần tương tự - 1N5059GP_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Semiconductor
1N5059GP GE-1N5059GP Datasheet
64Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
1N5059GP VISHAY-1N5059GP Datasheet
76Kb / 4P
Glass Passivated Junction Rectifier
15-Mar-11
More results


Mô tả tương tự - 1N5059GP_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
TE150 TRSYS-TE150 Datasheet
105Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION PLASTIC RECTIFIER
TE600A TRSYS-TE600A Datasheet
160Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION PLASTIC RECTIFIER
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N4001G CHENYI-1N4001G Datasheet
140Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION PLASTIC RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
PG4001 PANJIT-PG4001_07 Datasheet
98Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION PLASTIC RECTIFIER
PG5391 PANJIT-PG5391_09 Datasheet
61Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION PLASTIC RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
1N539XGP VISHAY-1N539XGP Datasheet
77Kb / 4P
Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
13-Jun-16
1N4001GP VISHAY-1N4001GP_V01 Datasheet
84Kb / 5P
Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
26-Jan-2022
1N4245GP VISHAY-1N4245GP_V01 Datasheet
79Kb / 5P
Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
06-Oct-2021
GP10-4002 VISHAY-GP10-4002_V01 Datasheet
79Kb / 4P
Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
26-Jan-2022
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com