công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-2KBP bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VS-2KBP Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VS-2KBP_V01
tải về  VS-2KBP tải về
kích thước tập tin   116.84 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Phase Bridge Rectifier, 2 A

VS-2KBP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VS-2KBP Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-2KBP_V01
tải về  VS-2KBP Click to download

kích thước tập tin   116.84 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Phase Bridge Rectifier, 2 A

VS-2KBP bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VS-2KBP Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Suitable for printed circuit board mounting
• Compact construction
• High surge current capability
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

DESCRIPTION
A 2 A single phase encapsulated bridge rectifier consisting
of four single diodes connected as a full bridge. They are
intended for general applications in industrial and consumer
equipment.




Số phần tương tự - VS-2KBP_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-2KBP VISHAY-VS-2KBP_V02 Datasheet
116Kb / 5P
Single Phase Bridge Rectifier, 2 A
25-Oct-17
More results


Mô tả tương tự - VS-2KBP_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
2KBP VISHAY-2KBP_08 Datasheet
105Kb / 4P
Single Phase Rectifier Bridge, 2 A
17-Jun-08
KBPC8 VISHAY-KBPC8 Datasheet
100Kb / 3P
Single Phase Rectifier Bridge, 8 A
29-Sep-08
2KBP VISHAY-2KBP_12 Datasheet
114Kb / 5P
Single Phase Rectifier Bridge, 2 A
17-Jun-08
KBPC810PBF VISHAY-KBPC810PBF Datasheet
109Kb / 4P
Single Phase Rectifier Bridge, 8 A
29-Sep-08
2KBP10M-E4 VISHAY-2KBP10M-E4 Datasheet
112Kb / 5P
Single Phase Rectifier Bridge, 2 A
17-Jun-08
VS-2KBP VISHAY-VS-2KBP Datasheet
117Kb / 5P
Single Phase Bridge Rectifier, 2 A
22-Dec-16
VS-1KAB-E VISHAY-VS-1KAB-E_V01 Datasheet
112Kb / 5P
Single Phase Rectifier Bridge, 1.2 A
14-Sep-17
VS-KBPC8 VISHAY-VS-KBPC8_V01 Datasheet
119Kb / 4P
Single Phase Rectifier Bridge, 8 A
18-May-2018
VS-2KBP VISHAY-VS-2KBP_V02 Datasheet
116Kb / 5P
Single Phase Bridge Rectifier, 2 A
25-Oct-17
VS-KBPC8 VISHAY-VS-KBPC8_V02 Datasheet
118Kb / 4P
Single Phase Rectifier Bridge, 8 A
18-May-2018
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com