công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-160MTC bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VS-160MTC Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VS-160MTC_V01
tải về  VS-160MTC tải về
kích thước tập tin   153.06 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Three Phase Bridge, 160 A (Power Modules)

VS-160MTC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VS-160MTC Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-160MTC_V01
tải về  VS-160MTC Click to download

kích thước tập tin   153.06 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Three Phase Bridge, 160 A (Power Modules)

VS-160MTC bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VS-160MTC Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Blocking voltage up to 1800 V
High surge capability
High thermal conductivity package, electrically
insulated case
Excellent power volume ratio
3600 VRMS isolating voltage
UL approved file E78996
Designed for industrial level
Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

DESCRIPTION
A range of extremely compact, encapsulated three phase
bridge rectifiers offering efficient and reliable operation.
They are intended for use in general purpose and heavy duty
applications.




Số phần tương tự - VS-160MTC_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-160MTC VISHAY-VS-160MTC Datasheet
126Kb / 5P
Three Phase Bridge, 160 A (Power Modules)
02-Mar-18
More results


Mô tả tương tự - VS-160MTC_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
130MT80KPBF VISHAY-130MT80KPBF Datasheet
133Kb / 6P
Three Phase Bridge, 130/160 A (Power Modules)
29-Apr-08
130-160MTKPBF VISHAY-130-160MTKPBF Datasheet
164Kb / 8P
Three Phase Bridge, 130/160 A
29-Apr-08
VS-130-160MTKPBF VISHAY-VS-130-160MTKPBF Datasheet
223Kb / 8P
Three Phase Bridge, 130 A to 160 A(Power Modules)
10-Jun-14
VS-160MTC VISHAY-VS-160MTC Datasheet
126Kb / 5P
Three Phase Bridge, 160 A (Power Modules)
02-Mar-18
VS-130-160MTKPBF VISHAY-VS-130-160MTKPBF_V01 Datasheet
176Kb / 8P
Three Phase Bridge, 130 A to 160 A (Power Modules)
17-Aug-17
VS-161MTC VISHAY-VS-161MTC Datasheet
182Kb / 6P
Three Phase Bridge, 160 A (Power Modules)
16-Feb-2022
VS-130-160MT..KPBF VISHAY-VS-130-160MT..KPBF Datasheet
175Kb / 8P
Three Phase Bridge, 130 A to 160 A (Power Modules)
17-Aug-17
VS-161MT...C VISHAY-VS-161MT...C Datasheet
180Kb / 6P
Three Phase Bridge, 160 A (Power Modules)S
16-Feb-2022
VS-130-160MT..KPBF VISHAY-VS-130-160MT..KPBF_V01 Datasheet
176Kb / 8P
Three Phase Bridge, 130 A to 160 A (Power Modules)
17-Aug-17
VS-161MT...C VISHAY-VS-161MT...C_V01 Datasheet
181Kb / 6P
Three Phase Bridge, 160 A (Power Modules)
16-Feb-2022
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com