công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZ1575-04S bảng dữ liệu (PDF) - AMAZING Microelectronic Corp.

AZ1575-04S Datasheet PDF - AMAZING Microelectronic Corp.
tên linh kiện AZ1575-04S
tải về  AZ1575-04S tải về
kích thước tập tin   244.04 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  AMAZING [AMAZING Microelectronic Corp.]
Trang chủ  https://www.amazingic.com/en
Logo AMAZING - AMAZING Microelectronic Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed Data Interfaces

AZ1575-04S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AZ1575-04S Datasheet PDF - AMAZING Microelectronic Corp.

tên linh kiện AZ1575-04S
tải về  AZ1575-04S Click to download

kích thước tập tin   244.04 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  AMAZING [AMAZING Microelectronic Corp.]
Trang chủ  https://www.amazingic.com/en
Logo AMAZING - AMAZING Microelectronic Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed Data Interfaces

AZ1575-04S bảng dữ liệu (HTML) - AMAZING Microelectronic Corp.


AZ1575-04S Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
 ESD protect for 4 high-speed I/O channels
 Provide transient protection for each channel to
IEC 61000-4-2 (ESD) ±30kV (air / contact)
IEC 61000-4-4 (EFT) 80A (5/50ns)
IEC 61000-4-5 (Lightning) 20A (8/20μs) for any
I/O-to-GND
IEC 61000-4-5 (Lightning) 70A (8/20μs) for
VDD-to-GND
 For low operating voltage applications: 5V
maximum
 Low capacitance : 1.8pF typical
 Fast turn-on and low clamping voltage
 Array of surge rated diodes with internal
equivalent TVS diode
 Small package saves board space
 Solid-state silicon-avalanche and active circuit
triggering technology
 Green part
Applications
 Video graphics cards
 LAN application
 USB2.0 power and data lines protection
 Notebook and PC computers
 Monitors and flat panel displays
Description
AZ1575-04S is a high-performance design which
includes surge rated diode arrays to protect
high-speed data interfaces. The AZ1575-04S has
been specifically designed to protect sensitive
components, which are connected to data and
transmission lines, from over-voltage caused by
Electrostatic Discharging (ESD), Electrical Fast
Transients (EFT), and Lightning.
AZ1575-04S is a unique design which includes
surge rated, low capacitance steering diodes and
a unique design of clamping cell which is an
equivalent TVS diode in a single package. During
transient conditions, the steering diodes direct
the transient to either the power supply line or to
the ground line. The internal unique design of
clamping cell prevents over-voltage on the power
line, protecting any downstream components.
AZ1575-04S may be used to meet the ESD
immunity requirements of IEC 61000-4-2, Level 4
(15kV air, 8kV contact discharge).




Số phần tương tự - AZ1575-04S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
AZ1575-04S TECHPUBLIC-AZ1575-04S Datasheet
2Mb / 4P
Low Capacitance TVS Diode Array
More results


Mô tả tương tự - AZ1575-04S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMAZING Microelectronic...
AZ1015-02S AMAZING-AZ1015-02S Datasheet
168Kb / 10P
Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed Data Interfaces
Revision 2011/06/18
AZ1515-04S AMAZING-AZ1515-04S Datasheet
220Kb / 8P
Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed Data Interfaces
Revision 2018/01/23
AZ9C39-04S AMAZING-AZ9C39-04S Datasheet
196Kb / 7P
Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed Data Interfaces
Revision 2021/04/12
AZ9115-04S AMAZING-AZ9115-04S Datasheet
441Kb / 12P
Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed Data Interfaces
Revision 2016/06/24
AZ9153-04S AMAZING-AZ9153-04S Datasheet
315Kb / 8P
Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed Data Interfaces
Revision 2017/10/03
AZC002-04S AMAZING-AZC002-04S Datasheet
187Kb / 12P
Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed Data Interfaces
Revision 2011/07/30
AZC015-04C AMAZING-AZC015-04C Datasheet
217Kb / 12P
Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed Data Interfaces
Revision 2011/07/30
AZC015-04F AMAZING-AZC015-04F Datasheet
221Kb / 12P
Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed Data Interfaces
Revision 2011/07/30
AZC099-04S AMAZING-AZC099-04S Datasheet
174Kb / 12P
Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed Data Interfaces
Revision 2013/08/27
AZC398-04C AMAZING-AZC398-04C Datasheet
1Mb / 6P
Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed Data Interfaces
Revision 2014/01/28
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com