công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG428DJ bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

DG428DJ Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện DG428DJ
tải về  DG428DJ tải về
kích thước tập tin   183.77 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Single 8-Ch/Differential 4-Ch Latchable Analog Multiplexers

DG428DJ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
DG428DJ Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện DG428DJ
tải về  DG428DJ Click to download

kích thước tập tin   183.77 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Single 8-Ch/Differential 4-Ch Latchable Analog Multiplexers

DG428DJ bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


DG428DJ Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Halogen-free according to IEC 61249-2-21
Definition
• Low RDS(on): 55 Ω
• Low Charge Injection: 1 pC
• On-Board TTL Compatible Address Latches
• High Speed - tTRANS: 160 ns
• Break-Before-Make
• Low Power Consumption: 0.3 mW
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC

BENEFITS
• Improved System Accuracy
• Microprocessor Bus Compatible
• Easily Interfaced
• Reduced Crosstalk
• High Throughput
• Improved Reliability

APPLICATIONS
• Data Acquisition Systems
• Automatic Test Equipment
• Avionics and Military Systems
• Communication Systems
• Microprocessor-Controlled Analog Systems
• Medical Instrumentation

DESCRIPTION
The DG428, DG429 analog multiplexers have on-chip
address and control latches to simplify design in
microprocessor based applications. Break-before-make
switching action protects against momentary crosstalk of
adjacent input signals.
The DG428 selects one of eight single-ended inputs to a
common output, while the DG429 selects one of four
differential inputs to a common differential output.
An on channel conducts current equally well in both
directions. In the off state each channel blocks voltages up to
the power supply rails. An enable (EN) function allows the
user to reset the multiplexer/demultiplexer to all switches off
for stacking several devices. All control inputs, address (Ax)
and enable (EN) are TTL compatible over the full specified
operating temperature range.
The silicon-gate CMOS process enables operation over a
wide range of supply voltages. The absolute maximum
voltage rating is extended to 44 V. Additionally, single supply
operation is also allowed and an epitaxial layer prevents
latchup.
On-board TTL-compatible address latches simplify the digital
interface design and reduce board space in bus-controlled
systems such as data acquisition systems, process controls,
avionics, and ATE.




Số phần tương tự - DG428DJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
DG428DJ VISHAY-DG428DJ Datasheet
151Kb / 12P
Single 8-Ch/Differential 4-Ch Latchable Analog Multiplexers
06-Sep-99
DG428DJ VISHAY-DG428DJ Datasheet
179Kb / 14P
Single 8-Ch/Differential 4-Ch Latchable Analog Multiplexers
04-Jul-11
DG428DJ-E3 VISHAY-DG428DJ-E3 Datasheet
179Kb / 14P
Single 8-Ch/Differential 4-Ch Latchable Analog Multiplexers
04-Jul-11
More results


Mô tả tương tự - DG428DJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
DG458 VISHAY-DG458 Datasheet
90Kb / 8P
Fault-Protected Single 8-Ch/Differential 4-Ch Analog Multiplexers
06-Sep-99
DG428 VISHAY-DG428 Datasheet
131Kb / 11P
Single 8-Ch/Differential 4-Ch Latchable Analog Multiplexers
06-Sep-99
DG528 VISHAY-DG528 Datasheet
129Kb / 10P
Latchable Single 8-Ch/Differential 4-Ch Analog Multiplexers
15-Nov-93
DG508AMIL VISHAY-DG508AMIL Datasheet
197Kb / 11P
Single 8-Ch/Differential 4-Ch CMOS Analog Multiplexers
21-Feb-00
DG428 VISHAY-DG428_08 Datasheet
151Kb / 12P
Single 8-Ch/Differential 4-Ch Latchable Analog Multiplexers
06-Sep-99
DG458 VISHAY-DG458_08 Datasheet
131Kb / 10P
Fault-Protected Single 8-Ch/Differential 4-Ch Analog Multiplexers
11-Jun-07
DG428 VISHAY-DG428_11 Datasheet
179Kb / 14P
Single 8-Ch/Differential 4-Ch Latchable Analog Multiplexers
04-Jul-11
DG458 VISHAY-DG458_11 Datasheet
160Kb / 13P
Fault-Protected Single 8-Ch/Differential 4-Ch Analog Multiplexers
23-May-11
DG528 VISHAY-DG528_11 Datasheet
176Kb / 12P
Latchable Single 8-Ch/Differential 4-Ch Analog Multiplexers
23-May-11
DG528 VISHAY-DG528_V01 Datasheet
170Kb / 11P
Latchable Single 8-Ch/Differential 4-Ch Analog Multiplexers
23-May-11
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com