công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG381B bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

DG381B Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện DG381B_V01
tải về  DG381B tải về
kích thước tập tin   68.45 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện CMOS Analog Switches

DG381B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
DG381B Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện DG381B_V01
tải về  DG381B Click to download

kích thước tập tin   68.45 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện CMOS Analog Switches

DG381B bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


DG381B Thông tin chi tiết sản phẩm

features
•15-V Input Range
• Low rDS(on): 30Ω
• Single Supply Operation
• Pin and Function Compatible with the
JFET DG180 Family

benefits
• Full Rail-to-Rail Analog Signal Range
• Minimizes Signal Error
• Low Power Dissipation

applications
• Low Level Switching Circuits
• Programmable Gain Amplifiers
• Portable and Battery Powered
Sytems

description
The DG381B–DG390B series of monolithic CMOS analog
switches was designed for applications in instrumentation,
communications, and process control. This series is suited for
applications requiring fast switching and nearly flat
on-resistance over the entire voltage range.
Designed on Vishay Siliconix’ PLUS-40 CMOS process,
these devices achieve low power consumption (3.5 mW
typical) and excellent on/off switch performance. These
switches are ideal for battery powered applications, without
sacrificing switching speed. Break-before-make switching
action is guaranteed, and an epitaxial layer prevents latchup.
Single supply operation is allowed by connecting the V– rail to
0 V.
Each switch conducts equally well in both directions when on,
and blocks up to the supply voltage when off. These switches
are CMOS and quasi TTL logic compatible.




Số phần tương tự - DG381B_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
DG381BA MAXIM-DG381BA Datasheet
296Kb / 8P
General Purpose CMOS Analog Switches
1995
logo
Vishay Siliconix
DG381BDJ VISHAY-DG381BDJ Datasheet
86Kb / 9P
CMOS Analog Switches
22-Jan-01
logo
Maxim Integrated Produc...
DG381BK MAXIM-DG381BK Datasheet
296Kb / 8P
General Purpose CMOS Analog Switches
1995
DG381BWE MAXIM-DG381BWE Datasheet
296Kb / 8P
General Purpose CMOS Analog Switches
1995
More results


Mô tả tương tự - DG381B_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
IH5048 MAXIM-IH5048 Datasheet
136Kb / 4P
CMOS Analog switches
19-0215; Rev. 1; 12/92
logo
Intersil Corporation
HI-5042 INTERSIL-HI-5042_05 Datasheet
490Kb / 12P
CMOS Analog Switches
April 6, 2005
logo
Vishay Siliconix
DG304B VISHAY-DG304B_08 Datasheet
121Kb / 8P
CMOS Analog Switches
27-Jun-05
DG303A_MIL VISHAY-DG303A_MIL Datasheet
78Kb / 8P
CMOS Analog Switches
22-Jan-01
logo
Maxim Integrated Produc...
DG304A MAXIM-DG304A_04 Datasheet
1Mb / 9P
CMOS Analog Switches
Rev 1; 5/04
logo
Vishay Siliconix
DG300B VISHAY-DG300B_11 Datasheet
205Kb / 14P
CMOS Analog Switches
28-Feb-11
DG390AAK VISHAY-DG390AAK Datasheet
188Kb / 17P
CMOS Analog Switches
22-Jan-01
DG300AMIL VISHAY-DG300AMIL Datasheet
79Kb / 10P
CMOS Analog Switches
11-Aug-03
DG304AMIL VISHAY-DG304AMIL Datasheet
72Kb / 9P
CMOS Analog Switches
16-Jul-01
DG300A-MIL VISHAY-DG300A-MIL Datasheet
82Kb / 10P
CMOS Analog Switches
11-Aug-03
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com