công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P87C51RB+5N bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors

P87C51RB+5N Datasheet PDF - NXP Semiconductors
tên linh kiện P87C51RB+5N
tải về  P87C51RB+5N tải về
kích thước tập tin   348.37 Kbytes
Page   55 Pages
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-bit CMOS (low voltage, low power and high speed) microcontroller families

P87C51RB+5N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
P87C51RB+5N Datasheet PDF - NXP Semiconductors

tên linh kiện P87C51RB+5N
tải về  P87C51RB+5N Click to download

kích thước tập tin   348.37 Kbytes
Page   55 Pages
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-bit CMOS (low voltage, low power and high speed) microcontroller families

P87C51RB+5N bảng dữ liệu (HTML) - NXP Semiconductors


P87C51RB+5N Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION

Three different Single-Chip 8-Bit Microcontroller families are presented in this datasheet:



•80C32/8XC52/8XC54/8XC58

•80C51FA/8XC51FA/8XC51FB/8XC51FC

•80C51RA+/8XC51RA+/8XC51RB+/8XC51RC+/8XC51RD+



For applications requiring 4K ROM/EPROM, see the 8XC51/80C31 8-bit CMOS (low voltage, low power, and high speed) microcontroller families datasheet.



FEATURES

•80C51 Central Processing Unit

•Speed up to 33MHz

•Full static operation

•Operating voltage range: 2.7V to 5.5V @ 16MHz

•Security bits:

–ROM – 2 bits

–OTP–EPROM – 3 bits

•Encryption array – 64 bytes

•RAM expandable to 64K bytes

•4 level priority interrupt

•6 or7 interrupt sources, depending on device

•Four 8-bit I/O ports

•Full-duplex enhanced UART

–Framing error detection

–Automatic address recognition

•Power control modes

–Clock can be stopped and resumed

–Idle mode

–Power down mode

•Programmable clock out

•Second DPTR register

•Asynchronous port reset

•Low EMI (inhibit ALE)




Số phần tương tự - P87C51RB+5N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
P87C51RB+5N PHILIPS-P87C51RB+5N Datasheet
355Kb / 56P
80C51 8-bit microcontroller family 8K-4K/256-1K OTP/ROM/ROMless, low voltage (2.7V-5.5V), low power, high speed (33 MHz)
2000 Aug 07
More results


Mô tả tương tự - P87C51RB+5N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ELAN Microelectronics C...
EM78P156E EMC-EM78P156E Datasheet
141Kb / 28P
8-bit microprocessor with low-power and high-speed CMOS technology
EM78P156EH EMC-EM78P156EH Datasheet
344Kb / 39P
8-bit microprocessor with low-power and high-speed CMOS technology
LEM78P153 EMC-LEM78P153 Datasheet
1Mb / 19P
8-bit microprocessor with low-power and high-speed CMOS technology
logo
Integrated Silicon Solu...
IS80LV51 ISSI-IS80LV51 Datasheet
339Kb / 43P
CMOS SINGLE CHIP LOW VOLTAGE 8-BIT MICROCONTROLLER
logo
Integral Corp.
IN80CL31N INTEGRAL-IN80CL31N Datasheet
119Kb / 2P
CMOS LOW-VOLTAGE SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
logo
Integrated Silicon Solu...
IS80LV52 ISSI-IS80LV52 Datasheet
385Kb / 48P
CMOS SINGLE CHIP LOW VOLTAGE 8-BIT MICROCONTROLLER
logo
Integrated Circuit Solu...
IC80LV51 ICSI-IC80LV51 Datasheet
124Kb / 20P
CMOS SINGLE CHIP LOW VOLTAGE 8-BIT MICROCONTROLLER
IC80LV52 ICSI-IC80LV52 Datasheet
131Kb / 22P
CMOS SINGLE CHIP LOW VOLTAGE 8-BIT MICROCONTROLLER
logo
Integrated Silicon Solu...
IS80C52 ISSI-IS80C52 Datasheet
382Kb / 48P
CMOS SINGLE CHIP LOW VOLTAGE 8-BIT MICROCONTROLLER
logo
Exar Corporation
XRD87L75 EXAR-XRD87L75 Datasheet
1Mb / 15P
Low-Voltage CMOS 8-Bit High-Speed Analog-to-Digital Converter
More results




Giới thiệu về NXP Semiconductors


NXP S bán dẫn là một công ty đa quốc gia được giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các chất bán dẫn và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm thị trường ô tô, công nghiệp, truyền thông và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Eindhoven, Hà Lan.
NXP cung cấp một danh mục sản phẩm rộng lớn, bao gồm vi điều khiển, bộ vi xử lý, IC xác thực an toàn, ICS quản lý năng lượng, RF và các thành phần vi sóng và các giải pháp cảm biến, trong số các thành phần khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, an toàn và đáng tin cậy và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống ô tô, tự động hóa và kiểm soát công nghiệp, nhà thông minh và tòa nhà, và các thiết bị được kết nối.
NXP dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com