công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG3157A bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

DG3157A Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện DG3157A
tải về  DG3157A tải về
kích thước tập tin   176.59 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Voltage, 300-MHz - 3 dB Bandwidth, SPDT Analog Switch with Power Down Protection

DG3157A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
DG3157A Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện DG3157A
tải về  DG3157A Click to download

kích thước tập tin   176.59 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Voltage, 300-MHz - 3 dB Bandwidth, SPDT Analog Switch with Power Down Protection

DG3157A bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


DG3157A Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Ultra small miniQFN6 package of
1 mm x 1.2 mm
• Wide operation voltage range: 1.8 V to 5.5 V
• Useful in both analog and digital signal
switching
• 300 MHz - 3 dB bandwidth
• Power down safe design
• Low voltage logic threshold:
Vth(high) = 1.2 V at V+ = 3.3 V
• Minimal propagation delay
• Break-before-make switching
• Zero bounce in flow-through mode
• > 300 mA latch up current per JESD78
• > 8 kV ESD/HBM
• DG3157A version has internal pull down resistor on control pin S

DESCRIPTION
The DG3157A, DG3157B are high-speed single-pole
double-throw, low voltage switch. Using sub-micro CMOS
technology, the DG3157A, DG3157B achieves low onresistance
and negligible propagation delay. The DG3157A,
DG3157B can handle both analog and digital signals and
permits signals with amplitudes of up to VCC to be
transmitted in either direction. Select pin of control logic input
can be over the V+. When the select pin is low, B0 is
connected to the output A pin. When the select pin is high,
B1 is connected to the output A pin. The path that is open will
have a high-impedance state with respect to the output A pin.
Break before make is guaranteed. The DG3157A has an
internal pull down resistor on the control pin S, while the
DG3157B does not.




Số phần tương tự - DG3157A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
DG3157A VISHAY-DG3157A Datasheet
122Kb / 7P
Low Voltage, 300-MHz - 3 dB Bandwidth, SPDT Analog Switch with Power Down Protection (2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch)
25-Aug-08
DG3157ADN-T1-E4 VISHAY-DG3157ADN-T1-E4 Datasheet
122Kb / 7P
Low Voltage, 300-MHz - 3 dB Bandwidth, SPDT Analog Switch with Power Down Protection (2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch)
25-Aug-08
More results


Mô tả tương tự - DG3157A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
DG2032 VISHAY-DG2032 Datasheet
88Kb / 5P
High-Bandwidth, Low Voltage, Dual SPDT Analog Switch
18-Aug-03
logo
Fairchild Semiconductor
NC7SBU3157 FAIRCHILD-NC7SBU3157_05 Datasheet
169Kb / 11P
Low Voltage SPDT Analog Switch with 2V Undershoot Protection
logo
Vishay Siliconix
DG2515 VISHAY-DG2515 Datasheet
164Kb / 8P
3-Ω, 235-MHz Bandwidth, Dual SPDT Analog Switch
27-Oct-08
DG2721 VISHAY-DG2721 Datasheet
124Kb / 7P
500 MHz, - 3 dB Bandwidth; Dual SPDT Analog Switch
30-Jun-08
DG3157A VISHAY-DG3157A Datasheet
122Kb / 7P
Low Voltage, 300-MHz - 3 dB Bandwidth, SPDT Analog Switch with Power Down Protection (2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch)
25-Aug-08
DG2721 VISHAY-DG2721_09 Datasheet
179Kb / 8P
500 MHz, - 3 dB Bandwidth; Dual SPDT Analog Switch
26-Jan-09
DG2723 VISHAY-DG2723 Datasheet
161Kb / 9P
700 MHz, - 3 dB Bandwidth; Dual SPDT Analog Switch
30-Jun-08
DG3257 VISHAY-DG3257 Datasheet
175Kb / 9P
700 MHz, -3 dB Bandwidth; Single SPDT Analog Switch
20-Mar-17
DG2515 VISHAY-DG2515_V01 Datasheet
176Kb / 9P
3-Ω, 235-MHz Bandwidth, Dual SPDT Analog Switch
27-Oct-08
DG2723 VISHAY-DG2723_V01 Datasheet
156Kb / 10P
700 MHz, -3 dB Bandwidth; Dual SPDT Analog Switch
22-Dec-14
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com