công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI9118 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

SI9118 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện SI9118_V01
tải về  SI9118 tải về
kích thước tập tin   187.2 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Programmable Duty Cycle Controller

SI9118 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SI9118 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI9118_V01
tải về  SI9118 Click to download

kích thước tập tin   187.2 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Programmable Duty Cycle Controller

SI9118 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


SI9118 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• 10 to 200 V Input Range
• Current-Mode Control
• Internal Start-Up Circuit
• Buffer Slope Compensation Voltage
• Soft-Start
• 2.7 MHz Error Amp
• 500 mA Output Drive Current
• Light Load Frequency Fold-Back
• Low Quiescent Current
• Programmable Maximum Duty Cycle, with 80 % as
Default
DESCRIPTION
The Si9118/Si9119 are a BiC/DMOS current-mode pulse
width modulation (PWM) controller ICs for high-frequency
dc/dc converters. Single-ended topologies (forward and
flyback) can be implemented at frequencies up to 1 MHz.
The controller operates in constant frequency mode during
the full load and automatically switches to pulse skipping
mode under light load to maintain high efficiency throughout
the full load range. The maximum duty cycle is easily
programmed with a resistor divider for optimum control.
The push-pull output driver provides high-speed switching to
external MOSPOWER devices large enough to supply 50 W
of output power. Shoot-through current for internal push-pull
stage is almost eliminated to minimize quiescent supply
current.
The push-pull output driver provides high-speed switching to
external MOSPOWER devices large enough to supply 50 W
of output power. Shoot-through current for internal push-pull
stage is almost eliminated to minimize quiescent supply
current.
The high-voltage DMOS transistor permits direct operation
from bus voltages of up to 200 V. Other features include a
1.5 % accurate voltage reference, 2.7 MHz bandwidth error
amplifier, standby mode, soft-start and undervoltage lockout
circuits.
The Si9118/Si9119 are available in both standard and lead
(Pb)-free packages.




Số phần tương tự - SI9118_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI9118DY VISHAY-SI9118DY Datasheet
91Kb / 8P
Programmable Duty Cycle Controller
SI9118DY VISHAY-SI9118DY Datasheet
174Kb / 11P
Programmable Duty Cycle Controller
16-May-11
SI9118DY-T1 VISHAY-SI9118DY-T1 Datasheet
174Kb / 11P
Programmable Duty Cycle Controller
16-May-11
SI9118DY-T1-E3 VISHAY-SI9118DY-T1-E3 Datasheet
174Kb / 11P
Programmable Duty Cycle Controller
16-May-11
SI9118 VISHAY-SI9118_11 Datasheet
174Kb / 11P
Programmable Duty Cycle Controller
16-May-11
More results


Mô tả tương tự - SI9118_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UCC1807 TI-UCC1807 Datasheet
314Kb / 11P
Programmable Maximum Duty Cycle PWM Controller
UCC28220 TI-UCC28220 Datasheet
373Kb / 24P
INTERLEAVED DUAL PWM CONTROLLER WITH PROGRAMMABLE MAX DUTY CYCLE
logo
Vishay Siliconix
SI9118 VISHAY-SI9118 Datasheet
91Kb / 8P
Programmable Duty Cycle Controller
logo
Texas Instruments
UCC28220 TI-UCC28220_07 Datasheet
616Kb / 30P
INTERLEAVED DUAL PWM CONTROLLER WITH PROGRAMMABLE MAX DUTY CYCLE
logo
Vishay Siliconix
SI9118 VISHAY-SI9118_11 Datasheet
174Kb / 11P
Programmable Duty Cycle Controller
16-May-11
logo
Texas Instruments
UCC28220-Q1 TI1-UCC28220-Q1 Datasheet
780Kb / 26P
INTERLEAVED DUAL PWM CONTROLLER WITH PROGRAMMABLE MAXIMUM DUTY CYCLE
UCC29900 TI1-UCC29900 Datasheet
861Kb / 24P
Integral Cycle Controller
UCC28220 TI-UCC28220_15 Datasheet
897Kb / 32P
INTERLEAVED DUAL PWM CONTROLLER WITH PROGRAMMABLE MAX DUTY CYCLE
UCC28220-Q1 TI-UCC28220-Q1_15 Datasheet
940Kb / 27P
INTERLEAVED DUAL PWM CONTROLLER WITH PROGRAMMABLE MAXIMUM DUTY CYCLE
UCC1807-1 TI1-UCC1807-1 Datasheet
3Mb / 16P
Programmable Maximum Duyt Cycle PWM Controller
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com