công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0638133400 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0638133400 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện 0638133400
tải về  0638133400 tải về
kích thước tập tin   35.27 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Extractor Tool for 1.25mm Pitch Wire-to-Board Crimp Terminal

0638133400 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
0638133400 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 0638133400
tải về  0638133400 Click to download

kích thước tập tin   35.27 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Extractor Tool for 1.25mm Pitch Wire-to-Board Crimp Terminal

0638133400 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Số phần tương tự - 0638133400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0638133100 MOLEX11-0638133100 Datasheet
27Kb / 1P
Extraction Tool for 6.35mm Heavy Tab Terminals, 12-14 AWG
0638133100 MOLEX-0638133100 Datasheet
28Kb / 1P
Extraction Tool for 6.35mm Heavy Tab Terminals, 12-14 AWG
07/26/2021
0638133200 MOLEX-0638133200 Datasheet
39Kb / 2P
Extraction Tool for Compact Robot Connector Crimp Female Terminal for 18-28 AWG Wire
11/02/2021
0638133300 MOLEX-0638133300 Datasheet
34Kb / 2P
Extraction Tool for Compact Robot Connector Crimp Male Terminal
11/02/2021
0638133501 MOLEX-0638133501 Datasheet
37Kb / 2P
Extraction Tool for RCM Connector System
11/02/2021
More results


Mô tả tương tự - 0638133400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
63813-3400 MOLEX11-63813-3400 Datasheet
47Kb / 1P
Extractor Tool for 1.25mm Pitch Wire-to-Board Crimp Terminal
63813-3700 MOLEX11-63813-3700 Datasheet
35Kb / 1P
Extractor Tool for 1.50mm Pitch Wire-to-Board Crimp Terminal
0638252500 MOLEX11-0638252500 Datasheet
32Kb / 1P
Hand Crimp Tool for 1.25mm (.049) / 2.00mm (.078) Wire-to-Board Crimp Terminal
0638276900 MOLEX11-0638276900 Datasheet
64Kb / 1P
Hand Crimp Tool for 1.25mm Pitch Wire-to-Board Crimp Terminal, 26 - 30 AWG, UL1061 wire
0638133700 MOLEX-0638133700 Datasheet
34Kb / 3P
Extractor Tool for 1.50mm Pitch Wire-to-Board Crimp Terminal
11/02/2021
63825-2500 MOLEX-63825-2500 Datasheet
586Kb / 7P
Hand Crimp Tool for 1.25mm (.049) / 2.00mm (.078) Wire-to-Board Crimp Terminal.
04-19-12
63827-5000 MOLEX-63827-5000 Datasheet
632Kb / 7P
Hand Crimp Tool for 1.25mm (.049") Pitch Wire-to-Board Crimp Terminal
5-24-17
ATS-6382777HM MOLEX-ATS-6382777HM Datasheet
601Kb / 7P
Hand Crimp Tool for 1.25mm (.049) Pitch Wire-to-Board Crimp Terminal
05-24-17
ATS-638275000 MOLEX-ATS-638275000 Datasheet
632Kb / 7P
Hand Crimp Tool for 1.25mm (.049) Pitch Wire-to-Board Crimp Terminal
05-24-17
ATS-638252500 MOLEX-ATS-638252500 Datasheet
586Kb / 7P
Hand Crimp Tool for 1.25mm (.049) / 2.00mm (.078) Wire-to-Board Crimp Terminal.
04-19-12
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com