công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TF0193A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TF0193A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
tên linh kiện TF0193A
tải về  TF0193A tải về
kích thước tập tin   1284.14 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW DPX 763 / 793MHz 10/10MHz BW Band14 SMD1.8X1.4 mm

TF0193A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TF0193A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TF0193A
tải về  TF0193A Click to download

kích thước tập tin   1284.14 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW DPX 763 / 793MHz 10/10MHz BW Band14 SMD1.8X1.4 mm

TF0193A bảng dữ liệu (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Số phần tương tự - TF0193A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TF0193B TAI-SAW-TF0193B Datasheet
1Mb / 14P
SAW DPX 763 / 793MHz 10/10MHz BW Band14 SMD1.8X1.4 mm
TF0193C TAI-SAW-TF0193C Datasheet
1Mb / 14P
SAW DPX 793 / 763MHz 10/10MHz BW Band14 SMD1.8X1.4 mm
REV. No.: 1.0
More results


Mô tả tương tự - TF0193A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TF0155A TAI-SAW-TF0155A Datasheet
682Kb / 14P
SAW DPX 718/773MHz 30/30MHz BW Band28 SMD1.8X1.4 mm
TA2509A TAI-SAW-TA2509A Datasheet
964Kb / 10P
SAW Filter 763 MHz Band14 Rx SMD 1.1X0.9 mm (BW=10 MHz)
TA2509B TAI-SAW-TA2509B Datasheet
964Kb / 10P
SAW Filter 763 MHz Band14 Rx SMD 1.1X0.9 mm (BW=10 MHz)
TF0203A TAI-SAW-TF0203A Datasheet
471Kb / 14P
SAW Band2 DPX 1880 / 1960MHz SMD1.8X1.4 mm(BW=59.04/59.04MHz)
TF0208A TAI-SAW-TF0208A Datasheet
546Kb / 13P
SAW DPX 897.5 / 942.5MHz 35/35MHz BW Band8 SMD1.8X1.4 mm
TF0210A TAI-SAW-TF0210A Datasheet
1Mb / 13P
SAW Band3 DPX 1747.5/1842.5MHz SMD1.8X1.4 mm(BW=74.7MHz)
TF0210B TAI-SAW-TF0210B Datasheet
1Mb / 13P
SAW Band3 DPX 1747.5 / 1842.5MHz SMD1.8X1.4 mm(BW=74.7MHz)
TF0167B TAI-SAW-TF0167B Datasheet
497Kb / 14P
SAW DPX 1745 / 2155MHz 69.04/89.04MHz BW Band66 SMD1.8X1.4 mm
TF0169B TAI-SAW-TF0169B Datasheet
578Kb / 13P
SAW DPX 782 / 751MHz 10/10MHz BW Band13 SMD1.8X1.4 mm
TF0193B TAI-SAW-TF0193B Datasheet
1Mb / 14P
SAW DPX 763 / 793MHz 10/10MHz BW Band14 SMD1.8X1.4 mm
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com