công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA2617A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA2617A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
tên linh kiện TA2617A
tải về  TA2617A tải về
kích thước tập tin   545.08 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW Filter 1133 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=35MHz)

TA2617A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TA2617A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA2617A
tải về  TA2617A Click to download

kích thước tập tin   545.08 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW Filter 1133 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=35MHz)

TA2617A bảng dữ liệu (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Số phần tương tự - TA2617A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pico Technology Ltd.
TA261 PICO-TA261 Datasheet
1Mb / 10P
8 GHz Agile Synthesizer
TA261 PICO-TA261 Datasheet
1Mb / 17P
6 GHz vector network analyzer
TA261 PICO-TA261 Datasheet
10Mb / 42P
PicoScope® 6000E Series Smarter scopes for faster debug
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2610A TAI-SAW-TA2610A Datasheet
1Mb / 8P
SAW Filter 2332.5MHz (BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
logo
Transko Electronics, In...
TA2610CM TRANSKO-TA2610CM Datasheet
387Kb / 4P
Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: October 2009
More results


Mô tả tương tự - TA2617A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0189A TAI-SAW-TA0189A Datasheet
155Kb / 7P
SAW Filter 942.5 MHz 35MHz Bw SMD 3.0SQ mm
TA0676B TAI-SAW-TA0676B Datasheet
137Kb / 7P
SAW Filter 1592.5 MHz 43MHz BW SMD 3.0X3.0 mm
TA0638C TAI-SAW-TA0638C Datasheet
599Kb / 7P
SAW Filter 1590 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=59MHz)
TA1405C TAI-SAW-TA1405C Datasheet
398Kb / 7P
SAW Filter 1542.5 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=35MHz)
TA1413C TAI-SAW-TA1413C Datasheet
407Kb / 7P
SAW Filter 1128 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=34 MHz)
TA1464B TAI-SAW-TA1464B Datasheet
392Kb / 8P
SAW Filter 1575.42 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=2MHz)
TA2033BA3110 TAI-SAW-TA2033BA3110 Datasheet
745Kb / 7P
SAW Filter 1505 MHz BW 26 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA2661A TAI-SAW-TA2661A Datasheet
348Kb / 7P
SAW Filter 1045 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=10MHz)
TA2743AA3112 TAI-SAW-TA2743AA3112 Datasheet
477Kb / 7P
SAW Filter 1747.5 MHz (BW 75 MHz) SMD 3.0x3.0 mm
TE0142A TAI-SAW-TE0142A Datasheet
696Kb / 6P
SAW Filter 1583 MHz SMD 3.0X3.0 mm (BW 48 MHz)
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com