công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RS3L110AT bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

RS3L110AT Datasheet PDF - Rohm
tên linh kiện RS3L110AT
tải về  RS3L110AT tải về
kích thước tập tin   2668.07 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện Pch -60V -11A Power MOSFET

RS3L110AT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RS3L110AT Datasheet PDF - Rohm

tên linh kiện RS3L110AT
tải về  RS3L110AT Click to download

kích thước tập tin   2668.07 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện Pch -60V -11A Power MOSFET

RS3L110AT bảng dữ liệu (HTML) - Rohm




Số phần tương tự - RS3L110AT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RS3L140GN ROHM-RS3L140GN Datasheet
2Mb / 15P
Nch 60V 14A Power MOSFET
More results


Mô tả tương tự - RS3L110AT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
SH8J31 ROHM-SH8J31 Datasheet
2Mb / 14P
-60V Pch Pch Middle Power MOSFET
SH8M31 ROHM-SH8M31 Datasheet
4Mb / 22P
60V NchPch Power MOSFET
RD3L140SP ROHM-RD3L140SP Datasheet
2Mb / 16P
Pch -60V -14A Power MOSFET
RD3L140SPFRA ROHM-RD3L140SPFRA Datasheet
2Mb / 15P
Pch -60V -14A Power MOSFET
RD3L01BAT ROHM-RD3L01BAT Datasheet
2Mb / 14P
Pch -60V -10A Power MOSFET
SH8JC5 ROHM-SH8JC5 Datasheet
2Mb / 14P
-60V PchPch Power MOSFET
UT6JC5 ROHM-UT6JC5 Datasheet
2Mb / 14P
-60V PchPch Power MOSFET
RQ3L070AT ROHM-RQ3L070AT Datasheet
2Mb / 13P
Pch -60V -25A Power MOSFET
RS1L151AT ROHM-RS1L151AT Datasheet
2Mb / 13P
Pch -60V -56A Power MOSFET
UT6MC5 ROHM-UT6MC5 Datasheet
4Mb / 22P
60V NchPch Power MOSFET
20230126 - Rev.002
More results




Giới thiệu về Rohm


Rohm Semiconductor là một công ty bán dẫn Nhật Bản được thành lập vào năm 1958.

Công ty chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm bao gồm quản lý năng lượng, thiết bị năng lượng, và các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp.

Các sản phẩm của Rohm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, công nghiệp và viễn thông.

Công ty được biết đến với sự tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp.

RoHM có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com