công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR1045CTF bảng dữ liệu (PDF) - SHIKUES Electronics

MBR1045CTF Datasheet PDF - SHIKUES Electronics
tên linh kiện MBR1045CTF
tải về  MBR1045CTF tải về
kích thước tập tin   371.69 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SKTECHNOLGY [SHIKUES Electronics]
Trang chủ  http://www.shikues.com
Logo SKTECHNOLGY - SHIKUES Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

MBR1045CTF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MBR1045CTF Datasheet PDF - SHIKUES Electronics

tên linh kiện MBR1045CTF
tải về  MBR1045CTF Click to download

kích thước tập tin   371.69 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SKTECHNOLGY [SHIKUES Electronics]
Trang chủ  http://www.shikues.com
Logo SKTECHNOLGY - SHIKUES Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

MBR1045CTF bảng dữ liệu (HTML) - SHIKUES Electronics


MBR1045CTF Thông tin chi tiết sản phẩm

Reverse Voltage - 40 to 200 V
Forward Current - 10 A

FEATURES
• High current capability
• Low forward voltage drop
• Low power loss, high efficiency
• High surge capability
• High temperature soldering guaranteed
• Mounting position: any

Mechanical data
• Case: TO-220
• Approx. Weight: 1.9g ( 0.067oz)
• Case: TO-220F
• Approx. Weight: 2.1g ( 0.07oz)
• Terminals: Lead solderable per MIL-STD-202, Method 208




Số phần tương tự - MBR1045CTF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
MBR1045CT DIODES-MBR1045CT Datasheet
64Kb / 2P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30027 Rev. A-2
logo
Micro Commercial Compon...
MBR1045CT MCC-MBR1045CT Datasheet
647Kb / 2P
10 Am p Schott ky Barrier Rectifier 30-60 Volts
logo
Diodes Incorporated
MBR1045CT DIODES-MBR1045CT Datasheet
77Kb / 2P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30027 Rev. 2 - 2
logo
Taiwan Semiconductor Co...
MBR1045CT TSC-MBR1045CT Datasheet
99Kb / 2P
10.0 AMPS. Schottky Barrier Rectifiers
MBR1045CT TSC-MBR1045CT Datasheet
169Kb / 2P
10.0 AMPS. Schottky Barrier Rectifiers
More results


Mô tả tương tự - MBR1045CTF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MBRS320T3 ONSEMI-MBRS320T3 Datasheet
51Kb / 4P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
October, 2000 ??Rev. 3
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Comchip Technology
SR5A20-G COMCHIP-SR5A20-G Datasheet
51Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SB1520 DIOTEC-SB1520 Datasheet
95Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SB120E PANJIT-SB120E Datasheet
120Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB120S PANJIT-SB120S_04 Datasheet
38Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB1020CT PANJIT-SB1020CT_05 Datasheet
427Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB1620CT PANJIT-SB1620CT_05 Datasheet
86Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com