công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD08 bảng dữ liệu (PDF) - SHIKUES Electronics

HD08 Datasheet PDF - SHIKUES Electronics
tên linh kiện HD08
tải về  HD08 tải về
kích thước tập tin   1455.98 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SKTECHNOLGY [SHIKUES Electronics]
Trang chủ  http://www.shikues.com
Logo SKTECHNOLGY - SHIKUES Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER

HD08 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HD08 Datasheet PDF - SHIKUES Electronics

tên linh kiện HD08
tải về  HD08 Click to download

kích thước tập tin   1455.98 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SKTECHNOLGY [SHIKUES Electronics]
Trang chủ  http://www.shikues.com
Logo SKTECHNOLGY - SHIKUES Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER

HD08 bảng dữ liệu (HTML) - SHIKUES Electronics


HD08 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
   Glass Passivated Chip Junction
   Reverse Voltage - 100 to 1000 V
   Forward Current - 0.8 A
   High Surge Current Capability
   Designed for Surface Mount Application




Số phần tương tự - HD08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
HD08 MCC-HD08 Datasheet
93Kb / 2P
0.8 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier 100 to 1000 Volts
logo
Diotech Company.
HD08 DIOTECH-HD08 Datasheet
870Kb / 2P
MINI SILICON SURFACE MOUNT BRIDGE RECTIFIER
logo
Microdiode Semiconducto...
HD08 CHENDA-HD08 Datasheet
547Kb / 2P
SINGLE PHASE GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
HD08 SAMYANG-HD08 Datasheet
2Mb / 3P
Bridge Rectifiers
HD08 SAMYANG-HD08 Datasheet
1Mb / 2P
SILICON BRIDGE RECTIFIERS
More results


Mô tả tương tự - HD08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
HD01 DIODES-HD01_10 Datasheet
77Kb / 4P
0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
DS17003 Rev. 13 - 2
DS17003 DIODES-DS17003 Datasheet
77Kb / 4P
0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
Rev 13
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
UM1B-UMB YFWDIODE-UM1B-UMB Datasheet
572Kb / 3P
0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
ABS1-ABS-LBF YFWDIODE-ABS1-ABS-LBF Datasheet
419Kb / 3P
0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
MB1S-MBS YFWDIODE-MB1S-MBS Datasheet
430Kb / 3P
0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
logo
Zibo Seno Electronic En...
D1UBA05 ZSELEC-D1UBA05 Datasheet
47Kb / 2P
0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
HD01 DIODES-HD01_17 Datasheet
242Kb / 5P
0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
Rev 14
logo
SHIKUES Electronics
MB1F SKTECHNOLGY-MB1F Datasheet
380Kb / 3P
0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
MB1S SKTECHNOLGY-MB1S Datasheet
461Kb / 3P
0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
logo
First Silicon Co., Ltd
UM1B FS-UM1B Datasheet
500Kb / 3P
0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com