công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R11265U-M4 bảng dữ liệu (PDF) - Hamamatsu Corporation

R11265U-M4 Datasheet PDF - Hamamatsu Corporation
tên linh kiện R11265U-M4
tải về  R11265U-M4 tải về
kích thước tập tin   170.68 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  HAMAMATSU [Hamamatsu Corporation]
Trang chủ  http://www.hamamatsu.com
Logo HAMAMATSU - Hamamatsu Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Wide effective area: 23 mm x 23 mm

R11265U-M4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R11265U-M4 Datasheet PDF - Hamamatsu Corporation

tên linh kiện R11265U-M4
tải về  R11265U-M4 Click to download

kích thước tập tin   170.68 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  HAMAMATSU [Hamamatsu Corporation]
Trang chủ  http://www.hamamatsu.com
Logo HAMAMATSU - Hamamatsu Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Wide effective area: 23 mm x 23 mm

R11265U-M4 bảng dữ liệu (HTML) - Hamamatsu Corporation




Số phần tương tự - R11265U-M4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
R112665000 ETC2-R112665000 Datasheet
48Kb / 2P
R/A JACK RECEPACLE FOR PCB SOLDER LEGS
logo
RICOH electronics devic...
R1126N151B RICOH-R1126N151B Datasheet
648Kb / 23P
LOW NOISE 150mA LDO REGULATOR
R1126N151D RICOH-R1126N151D Datasheet
648Kb / 23P
LOW NOISE 150mA LDO REGULATOR
R1126N161B RICOH-R1126N161B Datasheet
648Kb / 23P
LOW NOISE 150mA LDO REGULATOR
R1126N161D RICOH-R1126N161D Datasheet
648Kb / 23P
LOW NOISE 150mA LDO REGULATOR
More results


Mô tả tương tự - R11265U-M4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GREATECS
RK12 GREATECS-RK12 Datasheet
213Kb / 1P
23 mm Round illuminated Rocker Switches
logo
Sensortechnics GmbH
AD230-8-2G SENSORTECHNICS-AD230-8-2G Datasheet
584Kb / 3P
0.230 mm active area
AD230-9-400M-TO5 SENSORTECHNICS-AD230-9-400M-TO5 Datasheet
592Kb / 3P
0.230 mm active area
AD500-8-13G SENSORTECHNICS-AD500-8-13G Datasheet
258Kb / 3P
0.500 mm active area
AD500-9-400M-TO5 SENSORTECHNICS-AD500-9-400M-TO5 Datasheet
590Kb / 3P
0.500 mm active area
AD500-9-8015-TO52 SENSORTECHNICS-AD500-9-8015-TO52 Datasheet
410Kb / 3P
0.500 mm active area
logo
Ledil, Inc.
2F10053 LEDIL-2F10053 Datasheet
1Mb / 5P
23 x 25 mm lens with ~140째 x 20째 oval beam
CA10932 LEDIL-CA10932 Datasheet
7Mb / 9P
29 x 23 mm lens with ~100째 x 10째 oval beam
logo
Schneider Electric
XGFEC540 SCHNEIDER-XGFEC540 Datasheet
110Kb / 5P
field expander conveying type - Sn 30..90 mm - 400 x 23 x 50 mm
Jan 7, 2021
logo
Bourns Electronic Solut...
PER23 BOURNS-PER23 Datasheet
384Kb / 3P
PER23 - 23 mm Low Profile Incremental Ring Encoder
REV. 07/21
More results




Giới thiệu về Hamamatsu Corporation


Hamamatsu Corporation is a Japanese company that specializes in the development and manufacture of optoelectronic and photonic devices, including photomultiplier tubes, image sensors, and light sources. The company was founded in 1953 in Hamamatsu, Japan, and has since become a global leader in the optoelectronics industry.

Hamamatsu Corporation's products are used in a variety of applications, including medical equipment, scientific research, industrial automation, and communications. The company is known for its high-quality and reliable products, and its technology is widely used by researchers and engineers around the world.

In addition to its optoelectronic products, Hamamatsu Corporation also provides measurement and analysis services, as well as solutions for industrial inspection and control. The company has offices and facilities around the world, including in the United States, Europe, and Asia, and is committed to advancing the field of optoelectronics through ongoing research and development.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com