công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WFMB2010R0100JEA5 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

WFMB2010R0100JEA5 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện WFMB2010R0100JEA5
tải về  WFMB2010R0100JEA5 tải về
kích thước tập tin   176.96 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Power Metal Plate™ Current Sense Resistors, Low Value (10 mΩ to 500 mΩ), Surface-Mount, High Power

WFMB2010R0100JEA5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
WFMB2010R0100JEA5 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện WFMB2010R0100JEA5
tải về  WFMB2010R0100JEA5 Click to download

kích thước tập tin   176.96 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Power Metal Plate™ Current Sense Resistors, Low Value (10 mΩ to 500 mΩ), Surface-Mount, High Power

WFMB2010R0100JEA5 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


WFMB2010R0100JEA5 Thông tin chi tiết sản phẩm

• 2010 and 2512 size package
• Ideal for all types of current sensing and
pulse applications including switching and
linear power supplies, instruments, power
amplifiers, shunts, power inverters, and
battery management
• Proprietary processing technique produces
low resistance values (10 mΩ to 500 mΩ)
• Solid metal manganese-copper and nickelchromium-aluminum alloy resistive element
with low TCR (< 20 ppm/°C)
• Very low inductance 0.5 nH to 5 nH
• Low thermal EMF (< 3 μV/°C)
• AEC-Q200 qualified




Số phần tương tự - WFMB2010R0100JEA5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
WFM VISHAY-WFM Datasheet
176Kb / 5P
Power Metal Plate™ Current Sense Resistors, Low Value (10 mΩ to 500 mΩ), Surface-Mount, High Power
04-Aug-2022
logo
SICK AG
WFM120-120N311 SICK-WFM120-120N311 Datasheet
851Kb / 6P
FORK SENSORS
WFM120-120N321 SICK-WFM120-120N321 Datasheet
851Kb / 6P
FORK SENSORS
WFM120-120P311 SICK-WFM120-120P311 Datasheet
851Kb / 6P
FORK SENSORS
WFM120-120P321 SICK-WFM120-120P321 Datasheet
851Kb / 6P
FORK SENSORS
More results


Mô tả tương tự - WFMB2010R0100JEA5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
WSL3921 VISHAY-WSL3921 Datasheet
116Kb / 2P
Power Metal Strip Resistors, Low Value, Surface Mount
29-Mar-05
logo
KOA Speer Electronics, ...
LR72ADTE KOA-LR72ADTE Datasheet
93Kb / 2P
metal plate current sense resistors
logo
Ohmite Mfg. Co.
602SJR00300E-T OHMITE-602SJR00300E-T Datasheet
176Kb / 2P
Surface Mount Metal Plate Current Sense
logo
KOA Speer Electronics, ...
LR72ADTE2L0J KOA-LR72ADTE2L0J Datasheet
220Kb / 2P
metal plate current sense resistors
logo
Vishay Siliconix
WSL0805R0200FEA18 VISHAY-WSL0805R0200FEA18 Datasheet
95Kb / 3P
Power Metal Strip Resistors, High Power Low Value, Surface Mount
09-Sep-11
WSL2512R0250FEA VISHAY-WSL2512R0250FEA Datasheet
86Kb / 3P
Power Metal Strip Resistors, Low Value, Surface Mount
06-Jun-12
logo
KOA Speer Electronics, ...
LR72A KOA-LR72A Datasheet
222Kb / 2P
metal plate current sense resistors
logo
Ohmite Mfg. Co.
60S OHMITE-60S Datasheet
331Kb / 2P
Surface Mount Metal Plate Current Sense
logo
Vishay Siliconix
WFP VISHAY-WFP Datasheet
106Kb / 4P
Power Metal Plate™ Current Sense Resistors, Low Value (2 mΩ to 8 mΩ), Hybrid Mount, High Power
26-Jan-2021
WFM VISHAY-WFM_V01 Datasheet
176Kb / 5P
Power Metal Plate™ Current Sense Resistors, Low Value (10 mΩ to 500 mΩ), Surface-Mount, High Power
04-Aug-2022
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com