công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EEE-HA0J221 bảng dữ liệu (PDF) - Panasonic Semiconductor

EEE-HA0J221 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
tên linh kiện EEE-HA0J221
tải về  EEE-HA0J221 tải về
kích thước tập tin   38.55 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Aluminum Electrolytic Capacitors(SMD Type)

EEE-HA0J221 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
EEE-HA0J221 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện EEE-HA0J221
tải về  EEE-HA0J221 Click to download

kích thước tập tin   38.55 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Aluminum Electrolytic Capacitors(SMD Type)

EEE-HA0J221 bảng dữ liệu (HTML) - Panasonic Semiconductor


EEE-HA0J221 Thông tin chi tiết sản phẩm

Surface Mount Type
Series: FK Type: V

■ Features
● Endurance: 2000 h to 5000 h at 105 °C
● Low impedance (40 % to 60 % less than FC series)
   Miniaturized (30 % to 50 % less than FC series)
● Vibration-proof product is available upon request. (ø8 mm and larger)
● AEC-Q200 qualified✽
● RoHS directive compliant




Số phần tương tự - EEE-HA0J221

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
EEE-HA0J221WP PANASONIC-EEE-HA0J221WP Datasheet
89Kb / 4P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ HA
More results


Mô tả tương tự - EEE-HA0J221

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Metals, Ltd
HCGF5A HITACHI-METALS-HCGF5A Datasheet
43Kb / 2P
SCREW TERMINAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
Suntan Capacitors
TS13AD SUNTAN-TS13AD Datasheet
138Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13AE SUNTAN-TS13AE Datasheet
139Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13AD SUNTAN-TS13AD Datasheet
138Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13AE SUNTAN-TS13AE Datasheet
139Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
List of Unclassifed Man...
VEC100M1CTR-0405 ETC2-VEC100M1CTR-0405 Datasheet
182Kb / 1P
SMD Aluminum Electrolytic Capacitors
logo
EPCOS
B41121A6107M EPCOS-B41121A6107M Datasheet
597Kb / 13P
Aluminum Electrolytic Capacitors: SMD
logo
Panasonic Semiconductor
EEEFK0J352SQ PANASONIC-EEEFK0J352SQ Datasheet
57Kb / 2P
Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type)
EEE-1VA101XAP PANASONIC-EEE-1VA101XAP Datasheet
65Kb / 3P
Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type)
FKS PANASONIC-FKS Datasheet
798Kb / 4P
Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type)
17-Apr-19
More results




Giới thiệu về Panasonic Semiconductor


Panasonic S bán dẫn là một công ty con của Panasonic Corporation, một công ty điện tử Nhật Bản.
Bán dẫn Panasonic cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, cảm biến, IC quản lý năng lượng và các thành phần điện tử khác cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được biết đến với sự tập trung vào chất lượng và độ tin cậy, và các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong quản lý năng lượng, ánh sáng và các ứng dụng khác.
Chất bán dẫn Panasonic có hoạt động ở một số quốc gia và là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thành phần điện tử ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com