công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC1G50DF bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC74VHC1G50DF Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC74VHC1G50DF
tải về  MC74VHC1G50DF tải về
kích thước tập tin   184.57 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Buffer

MC74VHC1G50DF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74VHC1G50DF Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC1G50DF
tải về  MC74VHC1G50DF Click to download

kích thước tập tin   184.57 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Buffer

MC74VHC1G50DF bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


MC74VHC1G50DF Thông tin chi tiết sản phẩm

Buffer

The MC74VHC1G50 / MC74VHC1GT50 is an advanced high speed CMOS buffer in tiny footprint packages. The MC74VHC1G50 has CMOS level input thresholds while the MC74VHC1GT50 has TTL level input thresholds.
The input structures provide protection when voltages up to 5.5 V are applied, regardless of the supply voltage. This allows the device to be used to interface 5 V circuits to 3 V circuits. The output structures also provide protection when VCC = 0 V and when the output voltage exceeds VCC. These input and output structures help prevent device destruction caused by supply voltage − input/output voltage mismatch, battery backup, hot insertion, etc.

Features
• Designed for 2.0 V to 5.5 V VCC Operation
• 3.5 ns tPD at 5 V (typ)
• Inputs/Outputs Over−Voltage Tolerant up to 5.5 V
• IOFF Supports Partial Power Down Protection
• Source/Sink 8 mA at 3.0 V
• Available in SC−88A, SC−74A, TSOP−5, SOT−553, SOT−953 and UDFN6 Packages
• Chip Complexity < 100 FETs
• NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring
   Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100
   Qualified and PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant




Số phần tương tự - MC74VHC1G50DF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G50DF ONSEMI-MC74VHC1G50DF Datasheet
254Kb / 8P
Buffer
March, 2006 -- Rev. 12
MC74VHC1G50DF ONSEMI-MC74VHC1G50DF Datasheet
260Kb / 8P
Buffer
March, 2006 -- Rev. 12
MC74VHC1G50DF ONSEMI-MC74VHC1G50DF Datasheet
250Kb / 8P
The MC74VHC1G50 is an advanced high speed CMOS buffer
March, 2006 -- Rev. 12
MC74VHC1G50DF ONSEMI-MC74VHC1G50DF Datasheet
250Kb / 8P
Buffer
March, 2006 -- Rev. 12
MC74VHC1G50DFT1 ONSEMI-MC74VHC1G50DFT1 Datasheet
254Kb / 8P
Buffer
March, 2006 -- Rev. 12
More results


Mô tả tương tự - MC74VHC1G50DF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G50 ONSEMI-MC74VHC1G50_06 Datasheet
254Kb / 8P
Buffer
March, 2006 -- Rev. 12
logo
Minilogic Device Corpor...
ML74UL34 MINILOGIC-ML74UL34 Datasheet
119Kb / 3P
Buffer
logo
Integrated Device Techn...
IDT5V2305PGGI IDT-IDT5V2305PGGI Datasheet
74Kb / 10P
CLOCK BUFFER PERFORMANCE CLOCK BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G50DFT1G ONSEMI-MC74VHC1G50DFT1G Datasheet
260Kb / 8P
Buffer
March, 2006 -- Rev. 12
MC74VHC1G50DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G50DTT1G Datasheet
250Kb / 8P
Buffer
March, 2006 -- Rev. 12
MC74VHC1G50 ONSEMI-MC74VHC1G50_18 Datasheet
203Kb / 14P
Buffer
November, 2018 ??Rev. 13
MC74VHC1GT50 ONSEMI-MC74VHC1GT50_18 Datasheet
203Kb / 14P
Buffer
November, 2018 ??Rev. 13
logo
PHOENIX CONTACT
2907913 PHOENIX-2907913 Datasheet
82Kb / 5P
Buffer module - QUINT4-BUFFER/24DC/20
2908283 PHOENIX-2908283 Datasheet
83Kb / 5P
Buffer module - QUINT4-BUFFER/24DC/40
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G50 ONSEMI-MC74VHC1G50_V01 Datasheet
176Kb / 15P
Buffer
April, 2022 ??Rev. 18
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com