công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC1G08 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC74VHC1G08 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC74VHC1G08
tải về  MC74VHC1G08 tải về

kích thước tập tin   183.02 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-Input AND Gate

MC74VHC1G08 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74VHC1G08 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC1G08
tải về  MC74VHC1G08 Click to download

kích thước tập tin   183.02 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-Input AND Gate

MC74VHC1G08 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC74VHC1G08 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC1G08 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC1G08 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC1G08 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC1G08 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC1G08 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC1G08 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74VHC1G08 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor

MC74VHC1G08 Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74VHC1G08 is an advanced high speed CMOS 2−input AND gate fabricated with silicon gate CMOS technology.
The internal circuit is composed of multiple stages, including a buffer output which provides high noise immunity and stable output.
The MC74VHC1G08 input structure provides protection when voltages up to 7.0 V are applied, regardless of the supply voltage. This allows the MC74VHC1G08 to be used to interface 5.0 V circuits to 3.0 V circuits.

Features
• High Speed: tPD = 3.5 ns (Typ) at VCC = 5.0 V
• Low Power Dissipation: ICC = 1.0 μA (Max) at TA = 25°C
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Chip Complexity: FETs = 62
• These Devices are Pb−Free and are RoHS Compliant
• NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring
   Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100
   Qualified and PPAP Capable




Số phần tương tự - MC74VHC1G08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
MC74VHC1G08 LRC-MC74VHC1G08 Datasheet
132Kb / 4P
   2-Input AND Gate
logo
E-Tech Electronics LTD
MC74VHC1G08 ETL-MC74VHC1G08 Datasheet
557Kb / 4P
   2-Input AND Gate
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G08 ONSEMI-MC74VHC1G08 Datasheet
80Kb / 6P
   Single 2-Input AND Gate
May, 2015 ??Rev. 21
MC74VHC1G08 ONSEMI-MC74VHC1G08 Datasheet
206Kb / 14P
   Single 2-Input AND Gate
November, 2018 ??Rev. 22
MC74VHC1G08 ONSEMI-MC74VHC1G08 Datasheet
499Kb / 15P
   Single 2-Input AND Gate
March, 2022 ??Rev. 29
More results


Mô tả tương tự - MC74VHC1G08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S08F TOSHIBA-TC7S08F Datasheet
211Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
TC7SL08F TOSHIBA-TC7SL08F Datasheet
211Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LV1G08A HITACHI-HD74LV1G08A Datasheet
52Kb / 10P
   2-input AND Gate
logo
Unisonic Technologies
U74AHC1G08 UTC-U74AHC1G08 Datasheet
96Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SH08FS TOSHIBA-TC7SH08FS Datasheet
172Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
TC7SL08F TOSHIBA-TC7SL08F_01 Datasheet
227Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
TC7SET08F TOSHIBA-TC7SET08F_02 Datasheet
205Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
logo
Unisonic Technologies
U74AHC1G08 UTC-U74AHC1G08_11 Datasheet
155Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
U74HC2G08 UTC-U74HC2G08_15 Datasheet
164Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Renesas Technology Corp
HD74HCT1G08 RENESAS-HD74HCT1G08 Datasheet
51Kb / 8P
   2-input AND Gate
logo
NXP Semiconductors
74AHCT1G08 PHILIPS-74AHCT1G08 Datasheet
75Kb / 16P
   2-input AND gate
2002 Jun 06
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com