công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S2010VS3 bảng dữ liệu (PDF) - Littelfuse

S2010VS3 Datasheet PDF - Littelfuse
tên linh kiện S2010VS3
tải về  S2010VS3 tải về
kích thước tập tin   199.74 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện Sensitive SCRs (0.8 A to 10 A)

S2010VS3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
S2010VS3 Datasheet PDF - Littelfuse

tên linh kiện S2010VS3
tải về  S2010VS3 Click to download

kích thước tập tin   199.74 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện Sensitive SCRs (0.8 A to 10 A)

S2010VS3 bảng dữ liệu (HTML) - Littelfuse


S2010VS3 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The Teccor line of sensitive SCR semiconductors are half-wave unidirectional, gate-controlled rectifiers (SCR-thyristor) which complement Teccors line of power SCRs. This group of packages offers ratings of 0.8 A to 10 A, and 200 V to 600 V with gate sensitivities of 12 µA to 500 µA. For gate currents in the 10 mA to 50 mA ranges, see “SCRs” section of this catalog.
The TO-220 and TO-92 are electrically isolated where the case or tab is internally isolated to allow the use of low-cost assembly and convenient packaging techniques.

Features
• RoHS Compliant
• Electrically-isolated TO-220 package
• High voltage capability — up to 600 V
• High surge capability — up to 100 A
• Glass-passivated chip

Compak Features
• Surface mount package — 0.8 A series
• New small-profile three-leaded Compak package
• Four gate sensitivities available
• Packaged in embossed carrier tape with 2,500 devices per reel
• Can replace SOT-223




Số phần tương tự - S2010VS3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
S2010VS3 LITTELFUSE-S2010VS3 Datasheet
205Kb / 12P
Sensitive SCRs
logo
List of Unclassifed Man...
S2010VS3 ETC2-S2010VS3 Datasheet
205Kb / 12P
RoHS Compliant
More results


Mô tả tương tự - S2010VS3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
L2X8E3 LITTELFUSE-L2X8E3 Datasheet
170Kb / 8P
Sensitive Triacs (0.8 A to 8 A)
logo
STMicroelectronics
X006 STMICROELECTRONICS-X006 Datasheet
108Kb / 9P
0.8 A sensitive gate SCRs
01-Apr-2008
TN12 STMICROELECTRONICS-TN12_07 Datasheet
153Kb / 12P
Sensitive and Standard 12 A SCRS
08-Mar-2007
TN805 STMICROELECTRONICS-TN805_10 Datasheet
153Kb / 12P
Sensitive and standard 8 A SCRs
22-Jan-2010
TS420-600T STMICROELECTRONICS-TS420-600T Datasheet
110Kb / 11P
Sensitive gate 4 A SCRs
26-Jan-2010
TYN412RG STMICROELECTRONICS-TYN412RG Datasheet
156Kb / 13P
Sensitive and standard 12 A SCRs
12-Oct-2009
P0102DA-1AA3 STMICROELECTRONICS-P0102DA-1AA3 Datasheet
125Kb / 11P
Sensitive standard SCRs up to 0.8 A
24-Nov-2008
P0109AL-5AA4 STMICROELECTRONICS-P0109AL-5AA4 Datasheet
125Kb / 11P
Sensitive standard SCRs up to 0.8 A
24-Nov-2008
logo
Littelfuse
S8X5ECSX LITTELFUSE-S8X5ECSX Datasheet
961Kb / 6P
EV Series 0.8 Amp Sensitive SCRs
Revised: BO.12/08/20
logo
STMicroelectronics
P011XX STMICROELECTRONICS-P011XX Datasheet
96Kb / 9P
Sensitive high immunity SCRs up to 0.8 A
26-Jan-2009
More results




Giới thiệu về Littelfuse


Littelfuse là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm bảo vệ và bảo vệ mạch.
Công ty được thành lập vào năm 1927 và có trụ sở tại Chicago, Illinois.
Littelfuse cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm cầu chì, thiết bị bảo vệ và điều khiển và các sản phẩm polymer.
Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.
Littelfuse được biết đến với chuyên môn về công nghệ bảo vệ và kiểm soát mạch và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Công ty có các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.
Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, Littelfuse cũng cung cấp các giải pháp cho thị trường Trung tâm Dữ liệu và Năng lượng Tái tạo.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com