công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PMBT2222AYS bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PMBT2222AYS Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PMBT2222AYS
tải về  PMBT2222AYS tải về
kích thước tập tin   701.66 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor

PMBT2222AYS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PMBT2222AYS Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PMBT2222AYS
tải về  PMBT2222AYS Click to download

kích thước tập tin   701.66 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor

PMBT2222AYS bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PMBT2222AYS Thông tin chi tiết sản phẩm

General description
Double NPN switching transistor in a very small SOT363 (TSSOP6) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package.

Double PNP complement: PMBT2907AYS

Features and benefits
• Double general-purpose switching transistor
• High current (max. 600 mA)
• Voltage max. 40 V
• AEC-Q101 qualified

Applications
• Switching and linear amplification




Số phần tương tự - PMBT2222AYS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PMBT2222A PHILIPS-PMBT2222A Datasheet
46Kb / 8P
NPN switching transistors
1999 Apr 27
PMBT2222A NXP-PMBT2222A Datasheet
152Kb / 8P
NPN switching transistors
2004 Jan 22
logo
Nexperia B.V. All right...
PMBT2222A NEXPERIA-PMBT2222A Datasheet
213Kb / 11P
NPN switching transistor
27 July 2022
PMBT2222AM NEXPERIA-PMBT2222AM Datasheet
219Kb / 12P
40 V, 600 mA NPN switching transistor
21 September 2018
PMBT2222AMB NEXPERIA-PMBT2222AMB Datasheet
221Kb / 12P
40 V, 600 mA NPN switching transistor
21 September 2018
More results


Mô tả tương tự - PMBT2222AYS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PZT4403 NXP-PZT4403_10 Datasheet
102Kb / 9P
40 V, 600 mA PNP switching transistor
Rev. 03-2 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
PMBT4401YS NEXPERIA-PMBT4401YS Datasheet
700Kb / 15P
40 V, 600 mA, double NPN switching transistor
PMBT2227AYS-Q NEXPERIA-PMBT2227AYS-Q Datasheet
289Kb / 15P
40 V, 600 mA, NPN/PNP double switching transistor
10 March 2022
PMBT4403 NEXPERIA-PMBT4403 Datasheet
736Kb / 14P
40 V, 600 mA, PNP switching transistor
5 March 2015
PMST4403 NEXPERIA-PMST4403 Datasheet
815Kb / 13P
40 V, 600 mA PNP switching transistor
1 August 2016
PZT4403 NEXPERIA-PZT4403 Datasheet
638Kb / 9P
40 V, 600 mA PNP switching transistor
Rev. 03 - 2 March 2010
PMBT2222AM NEXPERIA-PMBT2222AM Datasheet
219Kb / 12P
40 V, 600 mA NPN switching transistor
21 September 2018
PMBT2222AMB NEXPERIA-PMBT2222AMB Datasheet
221Kb / 12P
40 V, 600 mA NPN switching transistor
21 September 2018
PMBT2222AQA NEXPERIA-PMBT2222AQA Datasheet
242Kb / 14P
40 V, 600 mA NPN switching transistor
21 September 2018
PMBT3904RA NEXPERIA-PMBT3904RA Datasheet
252Kb / 13P
40 V, 200 mA double NPN switching transistor
13 September 2018
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com