công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SHM-50MM bảng dữ liệu (PDF) - DATEL, Inc.

SHM-50MM Datasheet PDF - DATEL, Inc.
tên linh kiện SHM-50MM
tải về  SHM-50MM tải về
kích thước tập tin   177.73 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  DATEL [DATEL, Inc.]
Trang chủ  http://www.datel.com/
Logo DATEL - DATEL, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Miniature, High-Speed, Complete 짹0.05% Sample Hold Amplifi ers

SHM-50MM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SHM-50MM Datasheet PDF - DATEL, Inc.

tên linh kiện SHM-50MM
tải về  SHM-50MM Click to download

kích thước tập tin   177.73 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  DATEL [DATEL, Inc.]
Trang chủ  http://www.datel.com/
Logo DATEL - DATEL, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Miniature, High-Speed, Complete 짹0.05% Sample Hold Amplifi ers

SHM-50MM bảng dữ liệu (HTML) - DATEL, Inc.


SHM-50MM Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION
DATEL’s SHM-50 is a high-speed, highly accurate sample/hold designed for precision, high-speed analog signal processing applications. The SHM-50 features excellent dynamic specifi cations including a maximum acquisition time of only 40 nanoseconds for a 2V step to ±0.01%.
Sample-to-hold settling time, to ±0.01% accuracy, is 20 nanoseconds maximum with an aperture uncertainty of ±2 picoseconds.

FEATURES
■ Small 8-pin DIP or SMT package
■ 30ns typical acquisition time to ±0.01%, 40ns typical acquisition time to 0.005%
■ 15ns typical sample-to-hold settling time to ±0.01%
■ 100MHz small signal bandwidth
■ –78dB feedthrough attenuation
■ ±2 picoseconds aperture uncertainty
■ 85mW typical, 135mW maximum power dissipation




Số phần tương tự - SHM-50MM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Power Solutions ...
SHM-50MM MURATA-PS-SHM-50MM Datasheet
146Kb / 3P
Miniature, High-Speed, Complete 짹0.05% Sample Hold Amplifiers
logo
DATEL, Inc.
SHM-50MM DATEL-SHM-50MM Datasheet
103Kb / 1P
Sample and Hold Amplifiers
SHM-50MM-C DATEL-SHM-50MM-C Datasheet
103Kb / 1P
Sample and Hold Amplifiers
More results


Mô tả tương tự - SHM-50MM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD783 AD-AD783 Datasheet
131Kb / 8P
Complete Very High Speed Sample-and-Hold Amplifier
REV.A
logo
List of Unclassifed Man...
SHM-49 ETC1-SHM-49 Datasheet
42Kb / 3P
Miniature, High-Speed -0.01% Sample-Hold Amplifiers
SHM-950 ETC1-SHM-950 Datasheet
60Kb / 3P
Miniature, High-Speed 짹0.001% Sample-Hold Amplifiers
logo
Murata Power Solutions ...
SHM-50 MURATA-PS-SHM-50 Datasheet
146Kb / 3P
Miniature, High-Speed, Complete 짹0.05% Sample Hold Amplifiers
SHM-49 MURATA-PS-SHM-49 Datasheet
135Kb / 3P
Miniature, High-Speed, Complete 짹0.05% Sample Hold Amplifiers
logo
Analog Devices
AD783JRZ AD-AD783JRZ Datasheet
610Kb / 8P
Complete Very High Speed Sample-and-Hold Amplifier
REV. A
AD783 AD-AD783_15 Datasheet
703Kb / 9P
Complete Very High Speed Sample and Hold Amplifier
REV. B
logo
DATEL, Inc.
SHM-49 DATEL-SHM-49 Datasheet
174Kb / 3P
Miniature, High-Speed, Complete 짹0.05% Sample Hold Amplifi ers
SHM-4860 DATEL-SHM-4860 Datasheet
148Kb / 3P
Industry-Standard, High-Speed 짹0.01% Sample-Hold Amplifi ers
SHM-950 DATEL-SHM-950 Datasheet
234Kb / 3P
Miniature, High-Speed 짹0.001% Sample-Hold Amplifi ers
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com