công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

93LC66BXESNG bảng dữ liệu (PDF) - Microchip Technology

93LC66BXESNG Datasheet PDF - Microchip Technology
tên linh kiện 93LC66BXESNG
tải về  93LC66BXESNG tải về
kích thước tập tin   405.32 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện 4K Microwire Compatible Serial EEPROM

93LC66BXESNG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
93LC66BXESNG Datasheet PDF - Microchip Technology

tên linh kiện 93LC66BXESNG
tải về  93LC66BXESNG Click to download

kích thước tập tin   405.32 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện 4K Microwire Compatible Serial EEPROM

93LC66BXESNG bảng dữ liệu (HTML) - Microchip Technology


93LC66BXESNG Thông tin chi tiết sản phẩm

Description:

The Microchip Technology Inc. 93XX66A/B/C devices are 4K bit low-voltage serial Electrically Erasable PROMs (EEPROM). Word-selectable devices such as the 93AA66C, 93LC66C or 93C66C are dependent upon external logic levels driving the ORG pin to set word size. For dedicated 8-bit communication, the 93XX66A devices are available, while the 93XX66B devices provide dedicated 16-bit communication. Advanced CMOS technology makes these devices ideal for low-power, nonvolatile memory applications. The entire 93XX Series is available in standard packages including 8-lead PDIP and SOIC, and advanced packaging including 8-lead MSOP, 6-lead

SOT-23, 8-lead 2x3 DFN and 8-lead TSSOP. Pb-free (Pure Matte Sn) finish is available.



Features:

• Low-power CMOS technology

• ORG pin to select word size for ‘66C’ version

• 512 x 8-bit organization ‘A’ ver. devices (no ORG)

• 256 x 16-bit organization ‘B’ ver. devices (no ORG)

• Self-timed erase/write cycles (including auto-erase)

• Automatic ERAL before WRAL

• Power-on/off data protection circuitry

• Industry standard 3-wire serial I/O

• Device Status signal (Ready/Busy)

• Sequential read function

• 1,000,000 E/W cycles

• Data retention > 200 years

• Temperature ranges supported:

- Industrial (I) -40°C to +85°C

- Automotive (E) -40°C to +125°C




Số phần tương tự - 93LC66BXESNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
93LC66BX-E/MC MICROCHIP-93LC66BX-E/MC Datasheet
442Kb / 28P
4K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
93LC66BX-E/MCG MICROCHIP-93LC66BX-E/MCG Datasheet
442Kb / 28P
4K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
93LC66BX-E/MS MICROCHIP-93LC66BX-E/MS Datasheet
442Kb / 28P
4K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
93LC66BX-E/MSG MICROCHIP-93LC66BX-E/MSG Datasheet
442Kb / 28P
4K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
93LC66BX-E/OT MICROCHIP-93LC66BX-E/OT Datasheet
442Kb / 28P
4K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
More results


Mô tả tương tự - 93LC66BXESNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
93LC66A MICROCHIP-93LC66A Datasheet
225Kb / 12P
4K 2.5V Microwire Serial EEPROM
1998 - 2000
93LC66AB MICROCHIP-93LC66AB Datasheet
185Kb / 12P
4K 2.5V Microwire Serial EEPROM
1997
93AA56A MICROCHIP-93AA56A Datasheet
388Kb / 24P
2K Microwire Compatible Serial EEPROM
2003
93AA46A MICROCHIP-93AA46A_05 Datasheet
438Kb / 28P
1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
93AA56A MICROCHIP-93AA56A_07 Datasheet
487Kb / 28P
2K Microwire Compatible Serial EEPROM
2007
93AA66A MICROCHIP-93AA66A_05 Datasheet
442Kb / 28P
4K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
93AA76A MICROCHIP-93AA76A_12 Datasheet
744Kb / 36P
8K Microwire Compatible Serial EEPROM
11/29/11
93LC86C-ISN MICROCHIP-93LC86C-ISN Datasheet
431Kb / 26P
16K Microwire Compatible Serial EEPROM
01/26/04
93LC66BSN MICROCHIP-93LC66BSN Datasheet
303Kb / 25P
4K Microwire Compatible Serial EEPROM
07/28/03
93AA46A MICROCHIP-93AA46A_13 Datasheet
1Mb / 38P
1K Microwire Compatible Serial EEPROM
11/29/12
More results




Giới thiệu về Microchip Technology


Microchip Technology là một công ty bán dẫn của Mỹ được thành lập vào năm 1989.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm vi điều khiển, tương tự, bộ nhớ và bảo mật cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Microchip là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp và tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng.
Công ty cũng cung cấp các công cụ và phần mềm phát triển để giúp khách hàng thiết kế và nguyên mẫu sản phẩm của họ.
Microchip có hoạt động tại hơn 70 quốc gia và các sản phẩm của nó được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com