công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EMBB5N15A bảng dữ liệu (PDF) - Excelliance MOS Corp.

EMBB5N15A Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.
tên linh kiện EMBB5N15A
tải về  EMBB5N15A tải về
kích thước tập tin   197.85 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Trang chủ  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMBB5N15A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
EMBB5N15A Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.

tên linh kiện EMBB5N15A
tải về  EMBB5N15A Click to download

kích thước tập tin   197.85 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Trang chủ  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMBB5N15A bảng dữ liệu (HTML) - Excelliance MOS Corp.


EMBB5N15A Thông tin chi tiết sản phẩm

Product Summary:
   BVDSS 150V
   RDSON (MAX.) 250mΩ
   ID 5A

UIS, Rg 100% Tested
Pb‐Free Lead Plating & Halogen Free




Số phần tương tự - EMBB5N15A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Excelliance MOS Corp.
EMBB5N10P EXCELLIANCE-EMBB5N10P Datasheet
178Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMBB5N10Q EXCELLIANCE-EMBB5N10Q Datasheet
190Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Mô tả tương tự - EMBB5N15A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Excelliance MOS Corp.
EMD06N10E EXCELLIANCE-EMD06N10E Datasheet
231Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD06N80F EXCELLIANCE-EMD06N80F Datasheet
173Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD08N10E EXCELLIANCE-EMD08N10E Datasheet
231Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD08N80F EXCELLIANCE-EMD08N80F Datasheet
172Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD10N06A EXCELLIANCE-EMD10N06A Datasheet
224Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD10N06E EXCELLIANCE-EMD10N06E Datasheet
230Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD10N70F EXCELLIANCE-EMD10N70F Datasheet
170Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD12N06A EXCELLIANCE-EMD12N06A Datasheet
224Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD12N10H EXCELLIANCE-EMD12N10H Datasheet
215Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD12N60F EXCELLIANCE-EMD12N60F Datasheet
169Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com