công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS1265W-150-IND bảng dữ liệu (PDF) - Dallas Semiconductor

DS1265W-150-IND Datasheet PDF - Dallas Semiconductor
tên linh kiện DS1265W-150-IND
tải về  DS1265W-150-IND tải về
kích thước tập tin   155.91 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  DALLAS [Dallas Semiconductor]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo DALLAS - Dallas Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.3V 8Mb Nonvolatile SRAM

DS1265W-150-IND Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
DS1265W-150-IND Datasheet PDF - Dallas Semiconductor

tên linh kiện DS1265W-150-IND
tải về  DS1265W-150-IND Click to download

kích thước tập tin   155.91 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  DALLAS [Dallas Semiconductor]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo DALLAS - Dallas Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.3V 8Mb Nonvolatile SRAM

DS1265W-150-IND bảng dữ liệu (HTML) - Dallas Semiconductor


DS1265W-150-IND Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The DS1265W 8Mb nonvolatile (NV) SRAMs are 8,388,608-bit, fully static, NV SRAMs organized as 1,048,576 words by 8 bits. Each NV SRAM has a self-contained lithium energy source and control circuitry that constantly monitors VCC for an out-of-tolerance condition. When such a condition occurs, the lithium energy source is automatically switched on and write protection is unconditionally enabled to prevent data corruption. There is no limit on the number of write cycles that can be executed and no additional support circuitry is required for microprocessor interfacing.

FEATURES
◾ 10 years minimum data retention in the absence of external power
◾ Data is automatically protected during power loss
◾ Unlimited write cycles
◾ Low-power CMOS operation
◾ Read and write access times as fast as 100ns
◾ Lithium energy source is electrically disconnected to retain freshness until power is applied for the first time
◾ Optional industrial (IND) temperature range of -40°C to +85°C




Số phần tương tự - DS1265W-150-IND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dallas Semiconductor
DS1265W-100 DALLAS-DS1265W-100 Datasheet
192Kb / 8P
3.3V 8Mb Nonvolatile SRAM
logo
Maxim Integrated Produc...
DS1265W-100+ MAXIM-DS1265W-100+ Datasheet
192Kb / 8P
3.3V 8Mb Nonvolatile SRAM
19-5617; Rev 11/10
logo
Dallas Semiconductor
DS1265W-100IND DALLAS-DS1265W-100IND Datasheet
192Kb / 8P
3.3V 8Mb Nonvolatile SRAM
logo
Maxim Integrated Produc...
DS1265W-100IND+ MAXIM-DS1265W-100IND+ Datasheet
192Kb / 8P
3.3V 8Mb Nonvolatile SRAM
19-5617; Rev 11/10
More results


Mô tả tương tự - DS1265W-150-IND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dallas Semiconductor
DS1230W DALLAS-DS1230W Datasheet
214Kb / 11P
3.3V 256k Nonvolatile SRAM
DS1245W DALLAS-DS1245W Datasheet
218Kb / 11P
3.3V 1024k Nonvolatile SRAM
logo
Maxim Integrated Produc...
DS3065W MAXIM-DS3065W Datasheet
321Kb / 18P
3.3V Single-Piece 8Mb Nonvolatile SRAM with Clock
Rev 0; 4/05
DS2065W MAXIM-DS2065W Datasheet
180Kb / 12P
3.3V Single-Piece 8Mb Nonvolatile SRAM
Rev 0; 1/05
DS3065WP MAXIM-DS3065WP Datasheet
1Mb / 15P
3.3V, 8Mb, Nonvolatile SRAM with Clock
19-5450; Rev 0; 7/10
logo
Dallas Semiconductor
DS1265W DALLAS-DS1265W_10 Datasheet
192Kb / 8P
3.3V 8Mb Nonvolatile SRAM
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
DS1230W ARTSCHIP-DS1230W Datasheet
527Kb / 11P
3.3V 256K Nonvolatile SRAM
DS1245W ARTSCHIP-DS1245W Datasheet
401Kb / 11P
3.3V 1024k Nonvolatile SRAM
logo
Maxim Integrated Produc...
DS1265W MAXIM-DS1265W Datasheet
192Kb / 8P
3.3V 8Mb Nonvolatile SRAM
19-5617; Rev 11/10
DS1250W MAXIM-DS1250W Datasheet
226Kb / 9P
3.3V 4096k Nonvolatile SRAM
19-5648; Rev 12/10
More results




Giới thiệu về Dallas Semiconductor


Dallas S bán dẫn là một công ty Mỹ được thành lập vào năm 1984 và là nhà cung cấp các chất bán dẫn tín hiệu hỗn hợp và kỹ thuật số.
Công ty có trụ sở tại Dallas, Texas và được biết đến với các sản phẩm và công nghệ sáng tạo trong lĩnh vực đồng hồ thời gian thực, cảm biến nhiệt độ và các mạch tích hợp khác.
Năm 2002, Dallas SemicDuctor đã được Maxim Integrated, một công ty bán dẫn đa quốc gia mua lại và trở thành công ty con của Maxim.
Thương hiệu Dallas S bán dẫn không còn được sử dụng, nhưng các sản phẩm và công nghệ của nó tiếp tục là một phần của danh mục đầu tư của Maxim.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com